công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3A4751RGYR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS3A4751RGYR
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.9-廓 LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY QUAD SPST ANALOG SWITCH
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TS3A4751RGYR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button TS3A4751RGYR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TS3A4751RGYR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TS3A4751RGYR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS3A4751RGYR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS3A4751RGYR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS3A4751RGYR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3A4751RGYR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3A4751RGYR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3A4751RGYR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
0
1
2
3
4
5
6
7
TA (°C)
−40
°C
25
°C
85
°C
tOFF = 1.8 V
tON = 3 V
tOFF = 3 V
tON = 1.8 V
0.001
0.010
0.100
1.000
10.000
100.000
1000.000
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
V+ (V)
855C
255C
–405C
−14
−12
−10
−8
−6
−4
−2
0
Frequency (MHz)
0.1
1
1000
10
100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
Frequency (MHz)
0.1
1
1000
10
100
0.0000
0.0004
0.0008
0.0012
0.0016
0.0020
0.0024
0.0028
0.0032
0.0036
0.0040
0
Frequency (kHz)
10
100
100K
1K
10K
0.036
0.037
0.038
0.039
0.040
0.041
0.042
0
Frequency (kHz)
10
100
100K
1K
10K
TS3A4751
SCDS227D – JULY 2006 – REVISED JULY 2008 .............................................................................................................................................................. www.ti.com
TYPICAL PERFORMANCE (continued)
Figure 7. tON and tOFF vs Temperature
Figure 8. ICC vs V+
Figure 9. Gain vs Frequency
Figure 10. OFF Isolation vs Frequency
(V+ = 3 V)
(V+ = 3 V)
Figure 11. Total Harmonic Distortion vs Frequency
Figure 12. Total Harmonic Distortion vs Frequency
(RL = 32 Ω)
(RL = 600 Ω)
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2006–2008, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TS3A4751


Số phần tương tự - TS3A4751RGYR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A4751RGYR TI-TS3A4751RGYR Datasheet
741Kb / 21P
[Old version datasheet]   0.9-廓 LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY QUAD SPST ANALOG SWITCH
TS3A4751RGYRG4 TI-TS3A4751RGYRG4 Datasheet
741Kb / 21P
[Old version datasheet]   0.9-廓 LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY QUAD SPST ANALOG SWITCH
More results

Mô tả tương tự - TS3A4751RGYR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A4751 TI-TS3A4751_10 Datasheet
741Kb / 21P
[Old version datasheet]   0.9-廓 LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY QUAD SPST ANALOG SWITCH
TS3A4751 TI-TS3A4751 Datasheet
195Kb / 14P
[Old version datasheet]   0.9-ohm LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY QUAD SPST ANALOG SWITCH
logo
ams AG
AS1751 AMSCO-AS1751 Datasheet
596Kb / 16P
   High-Speed, Low-Voltage, Single-Supply, 0.9廓, Quad SPST Analog Switches
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX4751 MAXIM-MAX4751 Datasheet
330Kb / 13P
   0.9?? Low-Voltage, Single-Supply Quad SPST Analog Switches
Rev 1; 4/03
logo
Texas Instruments
TS3A4741 TI1-TS3A4741_14 Datasheet
730Kb / 20P
[Old version datasheet]   0.9-廓 LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY DUAL SPST ANALOG SWITCHES
TS3A4741 TI-TS3A4741_08 Datasheet
529Kb / 17P
[Old version datasheet]   0.9-廓 LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY DUAL SPST ANALOG SWITCHES
TS3A4741 TI-TS3A4741_09 Datasheet
534Kb / 17P
[Old version datasheet]   0.9-廓 LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY DUAL SPST ANALOG SWITCHES
TS5A3167 TI-TS5A3167_15 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   0.9-廓 SPST ANALOG SWITCH
TS5A3166 TI-TS5A3166_08 Datasheet
565Kb / 23P
[Old version datasheet]   0.9-廓 SPST ANALOG SWITCH
TS3A4741 TI-TS3A4741 Datasheet
291Kb / 14P
[Old version datasheet]   0.9-OHM LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY DUAL SPST ANALOG SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com