công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3DS26227 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS3DS26227
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH-BANDWIDTH DUAL SPDT DIFFERENTIAL SIGNAL SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TS3DS26227 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button TS3DS26227_14 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS3DS26227_14 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS3DS26227_14 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS3DS26227_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3DS26227_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3DS26227_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3DS26227_14 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3DS26227_14 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS3DS26227_14 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
T = 40 C
A
- °
T =25 C
A
°
0
60
40
30
20
10
50
0
2
1.5
1
0.5
70
T =85 C
A
°
V (V)
IN
T = 40 C
A
-
°
T =25 C
A
°
0
60
40
30
20
10
50
0
2
1.5
1
0.5
70
T =85 C
A
°
V (V)
IN
3
2.5
80
0
12
2
0
4
-2
2
1.5
1
0.5
6
V
(V)
+
3
2.5
8
3.5
4
-0.5
10
14
16
18
T =85 C
A
°
T =25 C
A
°
T = 40 C
A
-
°
0
3
1
0
-1
2
-2
2
1.5
1
0.5
4
Voltage(V)
3
2.5
5
3.5
4
-0.5
-
°
40 CNCON
85 CNCON
°
85 CNCOFF
°
25 CNCON
°
25 CNCOFF
°
2.3
6
5
7
3.1
2.9
2.7
2.5
8
V (V)
+
3.5
3.3
1
4
3
2
0
9
tON
tOFF
0
2
0
4
2
1.5
1
0.5
6
V
(V)
COM
3
2.5
-8
-2
-4
-6
8
-10
3.0V
1.8V NC1–COM1
NC2–COM2
NO1–COM1
NO2–COM2
NC1–COM1
NC2–COM2
NO1–COM1
NO2–COM2
TS3DS26227
SCDS224B – JUNE 2008 – REVISED OCTOBER 2010
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 1. ron vs VI (NC, NO, or COM), V+=2.3 V
Figure 2. ron vs VI (NC, NO, or COM), V+=2.7 V
Figure 3. Analog Switch Leakage Current vs VI (NC, NO, or
Figure 4. I+ Supply Current vs V+
COM), V+=3.6 V
Figure 5. Charge Injection vs VCOM
Figure 6. ton/toff vs V+
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2008–2010, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TS3DS26227


Số phần tương tự - TS3DS26227_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3DS26227 TI-TS3DS26227_10 Datasheet
523Kb / 19P
[Old version datasheet]   HIGH-BANDWIDTH DUAL SPDT DIFFERENTIAL SIGNAL SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS3DS26227 TI-TS3DS26227_15 Datasheet
410Kb / 19P
[Old version datasheet]   HIGH-BANDWIDTH DUAL SPDT DIFFERENTIAL SIGNAL SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
More results

Mô tả tương tự - TS3DS26227_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3DS26227 TI-TS3DS26227_15 Datasheet
410Kb / 19P
[Old version datasheet]   HIGH-BANDWIDTH DUAL SPDT DIFFERENTIAL SIGNAL SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS3DS26227 TI-TS3DS26227_10 Datasheet
523Kb / 19P
[Old version datasheet]   HIGH-BANDWIDTH DUAL SPDT DIFFERENTIAL SIGNAL SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS3DS26227 TI-TS3DS26227 Datasheet
509Kb / 19P
[Old version datasheet]   HIGH-BANDWIDTH DUAL-SPDT DIFFERENTIAL SIGNAL SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A26542 TI1-TS5A26542_14 Datasheet
398Kb / 23P
[Old version datasheet]   0.75-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A26542 TI-TS5A26542_10 Datasheet
432Kb / 22P
[Old version datasheet]   0.75-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A26542 TI-TS5A26542_15 Datasheet
349Kb / 22P
[Old version datasheet]   0.75-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A26542 TI-TS5A26542 Datasheet
321Kb / 21P
[Old version datasheet]   0.75-W DUAL SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A6542 TI-TS5A6542 Datasheet
259Kb / 19P
[Old version datasheet]   0.75-??SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A6542 TI-TS5A6542_15 Datasheet
717Kb / 22P
[Old version datasheet]   0.75-廓 SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A6542 TI-TS5A6542_09 Datasheet
420Kb / 22P
[Old version datasheet]   0.75-廓 SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com