công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MV-159 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Altech corporation |
|
MV-159 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Altech corporation |
3 / 27 page 6 G A F H M P C K B D O J G A ML J I P C B D O K H A 8.40 mm B 7.00 mm C 6.80 mm D 3.40 mm E– F 4.70 mm G 3.50 mm H 3.80 mm I– J 1.80 mm K 2.80 mm L– M Ø0.80 mm N– O 1.20 mm P 3.50 mm A 8.50 mm B 7.62 mm C 7.40 mm D 3.80 mm E– F– G 3.50 mm H 5.90 mm I 1.60 mm J 1.50 mm K 2.75 mm L 0.50 mm M 0.90 mm N– O 1.40 mm P 3.81 mm Dimensions Dimensions Altech Corp.® • 35 Royal Road • Flemington, NJ 08822-6000 • Phone (908)806-9400 • FAX (908)806-9490 • www.altechcorp.com No. Poles Cat. # Length (B) (mm) Std. Pk. 2 MLK-132 7.0 3 MLK-133 10.5 4 MLK-134 14.0 5 MLK-135 17.5 6 MLK-136 21.0 7 MLK-137 24.5 8 MLK-138 28.0 9 MLK-139 31.5 10 MLK-1310 35.0 11 MLK-1311 38.5 12 MLK-1312 42.0 13 MLK-1313 45.5 14 MLK-1314 49.0 15 MLK-1315 52.5 16 MLK-1316 56.0 17 MLK-1317 59.5 18 MLK-1318 63.0 19 MLK-1319 66.5 20 MLK-1320 70.0 21 MLK-1321 73.5 22 MLK-1322 77.0 23 MLK-1323 80.5 24 MLK-1324 84.0 Pin Spacing: 3.50mm Orientation: Vertical* Clamp Type: Tubular Screw with Wire Protector Design: Modular MLK-13 MCK-13 ELECTRICAL Current Voltage Wire Range Pending 10A 300V 30-16AWG 10A 130V 1.0mm2 stranded 1.5mm2 solid INSTALLATION DATA Screw Size M2 PCB Hole Size 1.3mm Torque 0.2Nm Stripping Lgth. 6.0mm (1.8 lbf-in.) MATERIAL Body Polyamide Screw Galvanized Steel Flammability Class UL94V-0 Terminal Tin-Plated Brass Temperature Limit 85˚C Clamp Tin-Plated Bronze Color Green No. Poles Cat. # Length (B) (mm) Std. Pk. 2 MCK-132 7.6 3 MCK-133 11.4 4 MCK-134 15.2 5 MCK-135 19.1 6 MCK-136 22.9 7 MCK-137 26.7 8 MCK-138 30.5 9 MCK-139 34.3 10 MCK-1310 38.1 11 MCK-1311 41.9 12 MCK-1312 45.7 13 MCK-1313 49.5 14 MCK-1314 53.3 15 MCK-1315 57.2 16 MCK-1316 61.0 17 MCK-1317 64.8 18 MCK-1318 68.6 19 MCK-1319 72.4 20 MCK-1320 76.2 21 MCK-1321 80.0 22 MCK-1322 83.8 23 MCK-1323 87.6 24 MCK-1324 91.4 ELECTRICAL Current Voltage Wire Range Pending 10A 300V 30-16AWG 10A 130V 1.0mm2 stranded 1.5mm2 solid INSTALLATION DATA Screw Size M2 PCB Hole Size 1.3mm Torque 0.2Nm Stripping Lgth. 6.0mm (1.8 lbf-in.) MATERIAL Body Polyamide Screw Galvanized Steel Flammability Class UL94V-0 Terminal Tin-Plated Brass Temperature Limit 85˚C Clamp Nickeled Bronze Color Green Pin Spacing: 3.81mm Orientation: Vertical Clamp Type: Screw Cage Design: Modular Fixed PCB Blocks 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 *Also availble in horizontal orientation |
Số phần tương tự - MV-159 |
|
Mô tả tương tự - MV-159 |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |