công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJ-180 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện MJ-180
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC Socket 2.35mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

MJ-180 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MJ-180 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MJ-180 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
DC Socket
2.35mm
Page <1>
18/08/09 V1.1
http://www.farnell.com
http://www.newark.com
http://www.cpc.co.uk
Dimensions : Millimetres
Specifications:
Maximum contact resistance
: 30m
Ω.
Minimum insulation resistance
: 500V dc, 100M
Ω.
Withstand voltage
: 500V ac for 1 minute


Số phần tương tự - MJ-180

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MJ-18002 NJSEMI-MJ-18002 Datasheet
91Kb / 1P
   NPN & PNP HIGH VOLTAGE SILICON HIGH POWER TRANSISTORS
MJ-18008A NJSEMI-MJ-18008A Datasheet
91Kb / 1P
   NPN & PNP HIGH VOLTAGE SILICON HIGH POWER TRANSISTORS
MJ-18012 NJSEMI-MJ-18012 Datasheet
91Kb / 1P
   NPN & PNP HIGH VOLTAGE SILICON HIGH POWER TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - MJ-180

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
DLW5ATH501TQ2 MURATA1-DLW5ATH501TQ2 Datasheet
413Kb / 3P
   Low profile (h=2.35mm)
Last updated07/26/2022
DLW5ATH112MQ2 MURATA1-DLW5ATH112MQ2 Datasheet
417Kb / 3P
   Low profile(h=2.35mm max.)
Last updated07/26/2022
DLW5ATN272SQ2 MURATA1-DLW5ATN272SQ2_V01 Datasheet
383Kb / 4P
   Low profile(h=2.35mm max.)
Last updated07/26/2022
DLW5ATN500MQ2 MURATA1-DLW5ATN500MQ2_V01 Datasheet
419Kb / 3P
   Low profile(h=2.35mm max.)
Last updated07/26/2022
DLW5ATH151MQ2 MURATA1-DLW5ATH151MQ2 Datasheet
415Kb / 3P
   Low profile(h=2.35mm max.)
Last updated07/26/2022
DLW5ATN401SQ2 MURATA1-DLW5ATN401SQ2_V01 Datasheet
339Kb / 4P
   Low profile(h=2.35mm max.)
Last updated07/26/2022
DLW5ATZ500MQ2 MURATA1-DLW5ATZ500MQ2_V01 Datasheet
365Kb / 3P
   Low profile(h=2.35mm max.)
Last updated07/26/2022
DLW5ATZ501MQ2 MURATA1-DLW5ATZ501MQ2_V01 Datasheet
367Kb / 3P
   Low profile(h=2.35mm max.)
Last updated07/26/2022
DLW5ATH500MQ2 MURATA1-DLW5ATH500MQ2 Datasheet
415Kb / 3P
   Low profile(h=2.35mm max.)
Last updated07/26/2022
DLW5ATN331MQ2 MURATA1-DLW5ATN331MQ2_V01 Datasheet
420Kb / 3P
   Low profile(h=2.35mm max.)
Last updated07/26/2022
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com