công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1158IRTCR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS1158IRTCR
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Channel, 16-Bit Analog-to-Digital Converter
Download  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS1158IRTCR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1158IRTCR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS1158IRTCR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS1158IRTCR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS1158IRTCR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS1158IRTCR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS1158IRTCR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS1158IRTCR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS1158IRTCR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS1158IRTCR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 53 page
background image
V
(V)
REF
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0.5
1.0
5.0
1.5
2.5
3.0
2.0
4.5
4.0
3.5
V
(V)
IN
8
6
4
2
0
2
4
6
8
-
-
-
-
-5
-4
5
-3
-1
0
-2
3
2
1
4
T =+25 C
°
A
T = 10 C
-
°
A
T = 40 C
-
°
A
T =+105 C
°
A
T =+85 C
°
A
T =+55 C
°
A
V
=4.096V
REF
Temperature( C)
°
7
6
5
4
3
2
1
0
-40
-15
110
10
60
85
35
Frequency(Hz)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100k
10
100
10k
1k
f=1kHz, 0.5dBFS
DRATE[1:0]=11
32768Points
-
Temperature ( C)
°
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
-40
-20
120
20
60
80
40
0
100
ADS1158 Only Temperature Forced,
Test PCB in Free Air
ADS1158 and Test PCB Temperatures
Forced Together
TemperatureReading( C)
°
8
7
6
5
4
3
2
1
0
35UnitsFromTwoProductionSets
ADS1158
www.ti.com
SBAS429D
– JUNE 2008 – REVISED MARCH 2011
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
At TA = +25°C, AVDD = +2.5V, AVSS = –2.5V, DVDD = +3.3V, fCLK = 16MHz (external clock) or fCLK = 15.729MHz (internal
clock), OPA227 buffer between MUX outputs and ADC inputs, VREFP = +2.048V, and VREFN =
–2.048V, unless otherwise
noted.
INTEGRAL NONLINEARITY vs VREF
INTEGRAL NONLINEARITY vs INPUT LEVEL
Figure 9.
Figure 10.
INL vs TEMPERATURE
OUTPUT SPECTRUM
Figure 11.
Figure 12.
TEMPERATURE SENSOR VOLTAGE vs TEMPERATURE
TEMPERATURE SENSOR READING HISTOGRAM
Figure 13.
Figure 14.
Copyright
© 2008–2011, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Link(s): ADS1158


Số phần tương tự - ADS1158IRTCR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1158IRTCR TI-ADS1158IRTCR Datasheet
966Kb / 50P
[Old version datasheet]   16-Channel, 16-Bit Analog-to-Digital Converter
ADS1158IRTCRG4 TI-ADS1158IRTCRG4 Datasheet
966Kb / 50P
[Old version datasheet]   16-Channel, 16-Bit Analog-to-Digital Converter
More results

Mô tả tương tự - ADS1158IRTCR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1158 TI-ADS1158 Datasheet
966Kb / 50P
[Old version datasheet]   16-Channel, 16-Bit Analog-to-Digital Converter
logo
Micro Analog systems
MAS6501 MAS-MAS6501 Datasheet
205Kb / 16P
   16-Bit Analog-to-Digital Converter
logo
DATEL, Inc.
5962-8953101HXA DATEL-5962-8953101HXA Datasheet
149Kb / 1P
   16-Bit Digital To Analog Converter
5962-8953102HXC DATEL-5962-8953102HXC Datasheet
149Kb / 1P
   16-Bit Digital To Analog Converter
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
SC8211 FUMAN-SC8211 Datasheet
592Kb / 9P
   16 Bit Digital to Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
ADC76 BURR-BROWN-ADC76 Datasheet
113Kb / 8P
   16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
DATEL, Inc.
5962-8953102HXA DATEL-5962-8953102HXA Datasheet
149Kb / 1P
   16-Bit Digital To Analog Converter
logo
Princeton Technology Co...
PT8211L PTC-PT8211L Datasheet
124Kb / 4P
   16 Bit Digital to Analog Converter
PT8211 PTC-PT8211_10 Datasheet
290Kb / 13P
   16 Bit Digital to Analog Converter
logo
DATEL, Inc.
5962-8953101HXC DATEL-5962-8953101HXC Datasheet
149Kb / 1P
   16-Bit Digital To Analog Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com