công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1158 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS1158
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Channel, 16-Bit Analog-to-Digital Converter
Download  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS1158 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1158 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS1158 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS1158 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS1158 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS1158 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS1158 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS1158 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS1158 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS1158 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 53 page
background image
Temperature( C)
°
18.0
17.5
17.0
16.5
16.0
15.5
15.0
14.5
14.0
-40
-15
110
10
60
85
35
Ratio( A/ A)
m
m
14
12
10
8
6
4
2
0
14.0
19.0
15.5
17.0
18.0
25UnitsFrom
OneProductionLot
14.5
16.0
17.5
18.5
15.0
16.5
Temperature( C)
°
10
8
6
4
2
0
-40
-15
110
10
60
85
35
DVDD
AVDD/AVSS
1.0
0.8
6
4
2
0
0.
0.
0.
Temperature( C)
°
4
3
2
1
0
-40
-15
110
10
60
85
35
Unipolar
AVSS=0V,AVDD=5V
AVSS/AVDD
Temperature( C)
°
140
120
100
80
60
40
20
0
-40
-15
110
10
60
85
35
AVSS
AVDD
Bipolar
AVSS= 2.5V,AVDD=2.5V
-
ADS1158
SBAS429D
– JUNE 2008 – REVISED MARCH 2011
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
At TA = +25°C, AVDD = +2.5V, AVSS = –2.5V, DVDD = +3.3V, fCLK = 16MHz (external clock) or fCLK = 15.729MHz (internal
clock), OPA227 buffer between MUX outputs and ADC inputs, VREFP = +2.048V, and VREFN =
–2.048V, unless otherwise
noted.
SENSOR BIAS CURRENT SOURCE RATIO vs
SENSOR BIAS CURRENT SOURCE RATIO HISTOGRAM
TEMPERATURE
Figure 15.
Figure 16.
SUPPLY CURRENT vs TEMPERATURE
POWER-DOWN CURRENT vs TEMPERATURE
Figure 17.
Figure 18.
POWER-DOWN CURRENT vs TEMPERATURE
Figure 19.
10
Submit Documentation Feedback
Copyright
© 2008–2011, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): ADS1158


Số phần tương tự - ADS1158

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1158 TI-ADS1158 Datasheet
966Kb / 50P
[Old version datasheet]   16-Channel, 16-Bit Analog-to-Digital Converter
ADS1158EVM TI-ADS1158EVM Datasheet
919Kb / 39P
[Old version datasheet]   SBAU126C?밠ay 2007?밨evised May 2011
ADS1158EVM-PDK TI-ADS1158EVM-PDK Datasheet
919Kb / 39P
[Old version datasheet]   SBAU126C?밠ay 2007?밨evised May 2011
ADS1158IRTCR TI-ADS1158IRTCR Datasheet
966Kb / 50P
[Old version datasheet]   16-Channel, 16-Bit Analog-to-Digital Converter
ADS1158IRTCRG4 TI-ADS1158IRTCRG4 Datasheet
966Kb / 50P
[Old version datasheet]   16-Channel, 16-Bit Analog-to-Digital Converter
More results

Mô tả tương tự - ADS1158

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1158 TI-ADS1158 Datasheet
966Kb / 50P
[Old version datasheet]   16-Channel, 16-Bit Analog-to-Digital Converter
logo
Micro Analog systems
MAS6501 MAS-MAS6501 Datasheet
205Kb / 16P
   16-Bit Analog-to-Digital Converter
logo
DATEL, Inc.
5962-8953101HXA DATEL-5962-8953101HXA Datasheet
149Kb / 1P
   16-Bit Digital To Analog Converter
5962-8953102HXC DATEL-5962-8953102HXC Datasheet
149Kb / 1P
   16-Bit Digital To Analog Converter
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
SC8211 FUMAN-SC8211 Datasheet
592Kb / 9P
   16 Bit Digital to Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
ADC76 BURR-BROWN-ADC76 Datasheet
113Kb / 8P
   16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
DATEL, Inc.
5962-8953102HXA DATEL-5962-8953102HXA Datasheet
149Kb / 1P
   16-Bit Digital To Analog Converter
logo
Princeton Technology Co...
PT8211L PTC-PT8211L Datasheet
124Kb / 4P
   16 Bit Digital to Analog Converter
PT8211 PTC-PT8211_10 Datasheet
290Kb / 13P
   16 Bit Digital to Analog Converter
logo
DATEL, Inc.
5962-8953101HXC DATEL-5962-8953101HXC Datasheet
149Kb / 1P
   16-Bit Digital To Analog Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com