công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1204 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS1204
Giải thích chi tiết về linh kiện  Four 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS1204 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1204_14 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS1204_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS1204_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS1204_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS1204_14 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS1204_14 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS1204_14 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS1204_14 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS1204_14 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 29 page
background image
20
-40
-10
5
-25
35
65
50
125
Temperature( C)
°
2.530
2.528
2.526
2.524
2.522
2.520
2.518
2.516
2.514
2.512
2.510
110
95
80
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
PowerSupply(V)
-1.2
-
-
-
-
-
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
CLKIN=20MHz
CLKIN=32MHz
20
-40
-10
5
-25
35
65
50
125
Temperature( C)
°
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
110
95
80
External32MHzClock
External20MHzClock
20
-40
-10
5
-25
35
65
50
125
Temperature( C)
°
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
110
95
80
External32MHzClock
External20MHzClock
20
-40
-10
5
-25
35
65
50
125
Temperature( C)
°
89.5
89.4
89.3
89.2
89.1
89.0
88.9
88.8
88.7
88.6
88.5
110
95
80
CLKIN=20MHz
CLKIN=32MHz
4V
5kHz
PP
20
-40
-10
5
-25
35
65
50
125
Temperature( C)
°
89.2
89.0
88.8
88.6
88.4
88.2
88.0
87.8
87.6
110
95
80
CLKIN=20MHz
CLKIN=32MHz
4V
5kHz
PP
ADS1204
SBAS301C – OCTOBER 2003 – REVISED FEBRUARY 2009........................................................................................................................................... www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
AVDD = 5V, BVDD = 3V, CH x+ = +0.5V to +4.5V, CH x– = +2.5V, REFIN = external, CLKSEL = 0, and 16-bit Sinc
3 filter, with
OSR = 256, unless otherwise noted.
OFFSET vs POWER SUPPLY
INTERNAL REFERENCE vs TEMPERATURE
Figure 8.
Figure 9.
GAIN ERROR vs TEMPERATURE
GAIN MATCH vs TEMPERATURE
Figure 10.
Figure 11.
SNR vs TEMPERATURE
SINAD vs TEMPERATURE
Figure 12.
Figure 13.
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2003–2009, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): ADS1204


Số phần tương tự - ADS1204_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1204 TI-ADS1204_15 Datasheet
968Kb / 28P
[Old version datasheet]   Four 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
More results

Mô tả tương tự - ADS1204_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1204 TI-ADS1204_15 Datasheet
968Kb / 28P
[Old version datasheet]   Four 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1204 TI1-ADS1204 Datasheet
812Kb / 27P
[Old version datasheet]   Four 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1204 TI-ADS1204 Datasheet
308Kb / 21P
[Old version datasheet]   FOUR 1-BIT, 10MHZ, 2ND-ORDER, DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1209 TI-ADS1209_15 Datasheet
966Kb / 23P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1205 TI-ADS1205 Datasheet
300Kb / 22P
[Old version datasheet]   TWO 1-BIT, 10MHz, 2nd-ORDER DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1205 TI1-ADS1205 Datasheet
850Kb / 29P
[Old version datasheet]   Two 1-bit, 10Mhz, 2nd Order Delta-sigma Modulators
ADS1209 TI-ADS1209 Datasheet
432Kb / 20P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1205 TI-ADS1205_15 Datasheet
850Kb / 29P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz,2nd-Order Delta-sigma Modulators
ADS1209 TI-ADS1209_1 Datasheet
415Kb / 20P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1209 TI1-ADS1209_14 Datasheet
1,020Kb / 24P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com