công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1218 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS1218
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with FLASH Memory
Download  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS1218 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1218 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS1218 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS1218 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS1218 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS1218 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS1218 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS1218 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS1218 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS1218 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 45 page
background image
www.ti.com
SCLK Reset Waveform
t
12
t
14
t
15
t
13
t
13
SCLK
t
17
DRDY
t
16
RESET, DSYNC, PDWN
ADS1218
Resets On Falling Edge
TIMING SPECIFICATION TABLE
ADS1218
SBAS187C – SEPTEMBER 2001 – REVISED SEPTEMBER 2005
SPEC
DESCRIPTION
MIN
MAX
UNIT
t12
SCLK Reset, First High Pulse
300
500
tOSC Periods
t13
SCLK Reset, Low Pulse
5
tOSC Periods
t14
SCLK Reset, Second High Pulse
550
750
tOSC Periods
t15
SCLK Reset, Third High Pulse
1050
1250
tOSC Periods
t16
Pulse Width
4
tOSC Periods
t17
Data Not Valid During this Update Period
4
tOSC Periods
10


Số phần tương tự - ADS1218

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1218 BURR-BROWN-ADS1218 Datasheet
459Kb / 28P
   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with FLASH Memory
logo
Texas Instruments
ADS1218 TI-ADS1218 Datasheet
849Kb / 44P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with FLASH Memory
ADS1218 TI1-ADS1218 Datasheet
1Mb / 45P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with FLASH Memory
ADS1218Y TI-ADS1218Y Datasheet
849Kb / 44P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with FLASH Memory
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1218Y/250 BURR-BROWN-ADS1218Y/250 Datasheet
459Kb / 28P
   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with FLASH Memory
More results

Mô tả tương tự - ADS1218

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1218 TI1-ADS1218_16 Datasheet
1Mb / 45P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with FLASH Memory
ADS1218Y TI-ADS1218Y Datasheet
849Kb / 44P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with FLASH Memory
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1218 BURR-BROWN-ADS1218 Datasheet
459Kb / 28P
   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with FLASH Memory
logo
Texas Instruments
ADS1217 TI1-ADS1217_14 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1217IPFBRG4 TI1-ADS1217IPFBRG4 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1216 TI1-ADS1216_14 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1217 BURR-BROWN-ADS1217 Datasheet
458Kb / 28P
   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS1216 TI-ADS1216 Datasheet
446Kb / 28P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1216 TI1-ADS1216_16 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1258-EP TI1-ADS1258-EP_14 Datasheet
1Mb / 59P
[Old version datasheet]   16-CHANNEL, 24-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com