công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1222IPWRG4 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS1222IPWRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Analog-to-Digital Converter with 2-Channel Differential input Multiplexer
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS1222IPWRG4 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1222IPWRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS1222IPWRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS1222IPWRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS1222IPWRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS1222IPWRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS1222IPWRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS1222IPWRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS1222IPWRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS1222IPWRG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 27 page
background image
ADS1222
SBAS314B − APRIL 2004 − REVISED JANUARY 2009
www.ti.com
7
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
At TA = −40°C to +85°C, VDD = +5V, fCLK = 2MHz, and VREF = +2.5V, unless otherwise noted.
Figure 7
Input Voltage, V
IN (V)
−3
−4
−2
−1
0
1
234
5
−5
15
10
5
0
−5
−10
−15
INTEGRAL NONLINEARITY vs INPUT VOLTAGE
f
CLK =4MHz
Buffer Off
−40_C
+25
_C
+85
_C
Figure 8
−1.5
−2.5
−0.5
0.5
1.5
2.5
3.5
−3.5
INTEGRAL NONLINEARITY vs INPUT VOLTAGE
Input Voltage, V
IN (V)
f
CLK =4MHz
Buffer On
15
10
5
0
−5
−10
−15
−40_C
+25
_C
+85
_C
Figure 9
NOISE vs INPUT VOLTAGE
Input Voltage, V
IN (V)
−3
−1
135
−5
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
f
CLK =2MHz
Buffer Off
Figure 10
NOISE vs INPUT VOLTAGE
Input Voltage, V
IN (V)
0.5
1.5
3.5
−3.5
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
f
CLK =2MHz
Buffer On
−2.5
−1.5
−0.5
2.5
Figure 11
NOISE vs INPUT VOLTAGE
Input Voltage, V
IN (V)
−3
−1
135
−5
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
f
CLK =4MHz
Buffer Off
Figure 12
NOISE vs INPUT VOLTAGE
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
f
CLK =4MHz
Buffer On
Input Voltage, V
IN (V)
0.5
1.5
3.5
−3.5
−2.5
−1.5
−0.5
2.5


Số phần tương tự - ADS1222IPWRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1222IPWR BURR-BROWN-ADS1222IPWR Datasheet
240Kb / 21P
   24 BIT ANALOG TO DIGITAL CONVERTER WITH 2-CHANNEL DIFFERENTIAL INPUT MULTIPLEXER
logo
Texas Instruments
ADS1222IPWR TI1-ADS1222IPWR Datasheet
621Kb / 26P
[Old version datasheet]   24-Bit Analog-to-Digital Converter
More results

Mô tả tương tự - ADS1222IPWRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1222 BURR-BROWN-ADS1222 Datasheet
240Kb / 21P
   24 BIT ANALOG TO DIGITAL CONVERTER WITH 2-CHANNEL DIFFERENTIAL INPUT MULTIPLEXER
ADS1224 BURR-BROWN-ADS1224 Datasheet
265Kb / 23P
   24-Bit Analog-to-Digital Converter with 4-Channel Differential Input Multiplexer
logo
Texas Instruments
ADS1224 TI1-ADS1224_14 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   24-Bit Analog-to-Digital Converter with 4-Channel Differential in put Multiplexxer
ADS1112 TI1-ADS1112_14 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   16-Bit Analog-to-Digital Converter with Input Multiplexer and Onboard Reference
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1112 BURR-BROWN-ADS1112 Datasheet
682Kb / 18P
   16-Bit Analog-to-Digital Converter with Input Multiplexer and Onboard Reference
logo
Texas Instruments
ADS1217 TI1-ADS1217_14 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1258-EP TI1-ADS1258-EP_14 Datasheet
1Mb / 59P
[Old version datasheet]   16-CHANNEL, 24-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1217IPFBRG4 TI1-ADS1217IPFBRG4 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1258IRTCTG4 TI1-ADS1258IRTCTG4 Datasheet
1Mb / 54P
[Old version datasheet]   16-Channel, 24-Bit Analog-to-Digital Converter
ADS1216 TI1-ADS1216_14 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   8-Channel, 24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com