công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5270 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS5270
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel, 12-Bit, 65MSPS ADC with Serial LVDS Interface
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS5270 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5270 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS5270 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS5270 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS5270 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS5270 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS5270 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS5270 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS5270 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADS5270 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 33 page
background image
PIN CONFIGURATION
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
AVDD
IN8
N
IN8
P
AVSS
IN7
N
IN7
P
AVDD
AVSS
IN6
N
IN6
P
AVSS
IN5
N
IN5
P
AVDD
LVSS
RESET
LVSS
LVSS
ADCLK
N
ADCLK
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AVDD
IN1
P
IN1
N
AVSS
IN2
P
IN2
N
AVDD
AVSS
IN3
P
IN3
N
AVSS
IN4
P
IN4
N
AVDD
LVSS
PD
LVSS
LVSS
LCLK
P
LCLK
N
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
69
32
33
34
35
36
37
38
39
40
68
67
66
65
64
63
62
61
ADS5272
Top View
HTQFP
ADS5272
www.ti.com...................................................................................................................................................... SBAS324C – JUNE 2004 – REVISED JANUARY 2009
Copyright © 2004–2009, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Link(s): ADS5272


Số phần tương tự - ADS5270

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS5270 BURR-BROWN-ADS5270 Datasheet
439Kb / 18P
   8-Channel, 12-Bit, 40MSPS ADC with Serial LVDS Interface
logo
Texas Instruments
ADS5270 TI-ADS5270 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
ADS5270 TI1-ADS5270 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   8-Channel, 12-Bit, 40MSPS Analog-to-Digital Converter
logo
Burr-Brown (TI)
ADS5270IPFP BURR-BROWN-ADS5270IPFP Datasheet
439Kb / 18P
   8-Channel, 12-Bit, 40MSPS ADC with Serial LVDS Interface
logo
Texas Instruments
ADS5270IPFP TI1-ADS5270IPFP Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   8-Channel, 12-Bit, 40MSPS Analog-to-Digital Converter
More results

Mô tả tương tự - ADS5270

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS5272 BURR-BROWN-ADS5272 Datasheet
246Kb / 16P
   8-Channel, 12-Bit, 65MSPS ADC with Serial LVDS Interface
ADS5271 BURR-BROWN-ADS5271 Datasheet
537Kb / 19P
   8-Channel, 12-Bit, 50MSPS ADC with Serial LVDS Interface
ADS5270 BURR-BROWN-ADS5270 Datasheet
439Kb / 18P
   8-Channel, 12-Bit, 40MSPS ADC with Serial LVDS Interface
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1127 MAXIM-MAX1127 Datasheet
1Mb / 25P
   Quad, 12-Bit, 65Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs
Rev 1; 3/04
MAX1438 MAXIM-MAX1438 Datasheet
450Kb / 22P
   Octal, 12-Bit, 65Msps, 1.8V ADC with Serial LVDS Outputs Serial LVDS Outputs
Rev 1; 2/11
logo
Texas Instruments
ADS5272 TI1-ADS5272_13 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   8-Channel, 12-Bit, 65MSPS ADC
logo
Burr-Brown (TI)
ADS5240 BURR-BROWN-ADS5240 Datasheet
418Kb / 24P
   4-Channel, 12-Bit, 40MSPS ADC with Serial LVDS Interface
logo
Texas Instruments
ADS5275 TI-ADS5275 Datasheet
303Kb / 20P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 40MSPS ADC with Serial LVDS Interface
ADS5242 TI-ADS5242 Datasheet
1,010Kb / 29P
[Old version datasheet]   4-Channel, 12-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
logo
Burr-Brown (TI)
ADS5273 BURR-BROWN-ADS5273 Datasheet
254Kb / 16P
   8-Channel, 12-Bit, 70MSPS ADC with Serialized LVDS Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com