công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS7823 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS7823
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, Sampling A/D Converter with I2C??INTERFACE
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS7823 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button ADS7823_14 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS7823_14 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS7823_14 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS7823_14 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS7823_14 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS7823_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS7823_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS7823_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS7823_14 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
ADS7823
6
SBAS180B
TYPICAL CHARACTERISTICS
At TA = +25°C, +VDD = +2.7V, VREF = External +2.5V, fSAMPLE = 50kHz, unless otherwise noted.
FREQUENCY SPECTRUM
(4096 Point FFT, f
IN = 1kHz, 0dB)
Frequency (kHz)
010
25
20
0
–40
–80
–120
INTEGRAL LINEARITY ERROR vs CODE (+25
°C)
Hex Code
000
H
800
H
FFF
H
1.00
0.75
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
–0.75
–1.00
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR vs CODE (+25
°C)
Hex Code
000
H
800
H
FFF
H
1.00
0.75
0.50
0.25
0
–0.25
–0.50
–0.75
–1.00
CHANGE IN OFFSET vs TEMPERATURE
Temperature (
°C)
–50
–25
0
255075
100
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
CHANGE IN GAIN vs TEMPERATURE
Temperature (
°C)
–50
–25
0
25
50
75
100
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
SUPPLY CURRENT vs TEMPERATURE
Temperature (
°C)
–50
–25
0
25
50
75
100
400
350
300
250
200
150
100


Số phần tương tự - ADS7823_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7823E/250 BURR-BROWN-ADS7823E/250 Datasheet
275Kb / 15P
   12-Bit, Sampling A/D Converter with I2C INTERFACE
logo
Texas Instruments
ADS7823E/250 TI1-ADS7823E/250 Datasheet
636Kb / 19P
[Old version datasheet]   Sampling A/D Converter
ADS7823E/250G4 TI1-ADS7823E/250G4 Datasheet
636Kb / 19P
[Old version datasheet]   Sampling A/D Converter
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7823E/2K5 BURR-BROWN-ADS7823E/2K5 Datasheet
275Kb / 15P
   12-Bit, Sampling A/D Converter with I2C INTERFACE
logo
Texas Instruments
ADS7823E/2K5 TI1-ADS7823E/2K5 Datasheet
636Kb / 19P
[Old version datasheet]   Sampling A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADS7823_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7823 BURR-BROWN-ADS7823 Datasheet
275Kb / 15P
   12-Bit, Sampling A/D Converter with I2C INTERFACE
logo
Microchip Technology
MCP3221 MICROCHIP-MCP3221_06 Datasheet
681Kb / 28P
   Low Power 12-Bit A/D Converter With I2C??Interface
2006
MCP3221 MICROCHIP-MCP3221 Datasheet
480Kb / 26P
   Low Power 12-Bit A/D Converter With I2C Interface
05/30/03
logo
Texas Instruments
ADS7828E TI-ADS7828E Datasheet
860Kb / 22P
[Old version datasheet]   12-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C Interface
ADS7828 TI1-ADS7828_14 Datasheet
877Kb / 23P
[Old version datasheet]   12-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C??Interface
ADS7828 TI-ADS7828 Datasheet
290Kb / 17P
[Old version datasheet]   12-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C??Interface
ADS7828-Q1 TI1-ADS7828-Q1 Datasheet
340Kb / 22P
[Old version datasheet]   12-BIT 8-CHANNEL SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH I2C??INTERFACE
logo
Sipex Corporation
SP7800A SIPEX-SP7800A Datasheet
171Kb / 13P
   12-Bit 3ms Sampling A/D Converter
logo
Intersil Corporation
HI5800 INTERSIL-HI5800_00 Datasheet
957Kb / 15P
   12-Bit, 3MSPS, Sampling A/D Converter
logo
Sipex Corporation
SP8538 SIPEX-SP8538 Datasheet
305Kb / 12P
   Micropower Sampling 12-Bit A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com