công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS7828 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS7828
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C??Interface
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS7828 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button ADS7828_14 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS7828_14 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS7828_14 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS7828_14 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS7828_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS7828_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS7828_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS7828_14 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS7828_14 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 23 page
background image
ADS7828
7
SBAS181C
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS
TA = +25°C, VDD = +2.7V, VREF = External +2.5V, fSAMPLE = 50kHz, unless otherwise noted.
0.00
–40.00
–80.00
–120.0
010
20
25
Frequency (kHz)
FREQUENCY SPECTRUM
(4096 Point FFT: f
IN = 1kHz, 0dB)
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
–0.50
–1.00
–1.50
–2.00
0
1024
2048
3072
4095
Output Code
INTEGRAL LINEARITY ERROR vs CODE
(2.5V Internal Reference)
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
–0.50
–1.00
–1.50
–2.00
0
1024
2048
3072
4095
Output Code
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR vs CODE
(2.5V Internal Reference)
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
–0.50
–1.00
–1.50
–2.00
0
1024
2048
3072
4095
Output Code
INTEGRAL LINEARITY ERROR vs CODE
(2.5V External Reference)
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
–0.50
–1.00
–1.50
–2.00
0
1024
2048
3072
4095
Output Code
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR vs CODE
(2.5V External Reference)
1.5
1.0
0.5
0.0
–0.5
–1.0
–1.5
–50
–25
0
25
50
75
100
Temperature (
°C)
CHANGE IN OFFSET vs TEMPERATURE


Số phần tương tự - ADS7828_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS7828 TI1-ADS7828_13 Datasheet
876Kb / 22P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS7828_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS7828E TI-ADS7828E Datasheet
860Kb / 22P
[Old version datasheet]   12-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C Interface
ADS7828 TI-ADS7828 Datasheet
290Kb / 17P
[Old version datasheet]   12-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C??Interface
ADS7828-Q1 TI1-ADS7828-Q1 Datasheet
340Kb / 22P
[Old version datasheet]   12-BIT 8-CHANNEL SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH I2C??INTERFACE
logo
Burr-Brown (TI)
ADS7830 BURR-BROWN-ADS7830 Datasheet
251Kb / 16P
   8-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C??Interface
logo
Texas Instruments
ADS7830 TI1-ADS7830_14 Datasheet
930Kb / 27P
[Old version datasheet]   8-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C??Interface
ADS7828-Q1 TI1-ADS7828-Q1_16 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   12-Bit 8-Channel Sampling Analog-to-Digital Converter
logo
ams AG
AS1538 AMSCO-AS1538 Datasheet
80Kb / 2P
   8-Channel, 12-Bit I2C Analog-to-Digital Converter
AS1538 AMSCO-AS1538_1 Datasheet
749Kb / 20P
   8/4-Channel, 12-Bit I2C Analog-to-Digital Converter
logo
Texas Instruments
ADS1000 TI1-ADS1000_14 Datasheet
629Kb / 23P
[Old version datasheet]   LOW-POWER, 12-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C??INTERFACE
ADS7830IPWRG4 TI1-ADS7830IPWRG4 Datasheet
929Kb / 26P
[Old version datasheet]   8-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com