công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RS0075 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Solid States Devices, Inc

tên linh kiện RS0075
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSDI [Solid States Devices, Inc]
Trang chủ  http://www.ssdi-power.com
Logo SSDI - Solid States Devices, Inc

RS0075 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Solid States Devices, Inc

  RS0075 Datasheet HTML 1Page - Solid States Devices, Inc RS0075 Datasheet HTML 2Page - Solid States Devices, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NOTE: All specifications are subject to change without notification.
SCD's for these devices should be reviewed by SSDI prior to release.
DATA SHEET #: RS0075F
DOC
Solid State Devices, Inc.
14701 Firestone Blvd * La Mirada, Ca 90638
Phone: (562) 404-4474 * Fax: (562) 404-1773
ssdi@ssdi-power.com * www.ssdi-power.com
Designer’s Data Sheet
FEATURES:
• PIV: 100 Volts
• Low Reverse Leakage Current
• Low Forward Voltage Drop
• Guard Ring for Overvoltage Protection
• Isolated Hermetically Sealed Package
• Available in Glass or Ceramic Seal Packages
• Custom Lead Forming Available
• Eutectic Die Attach
• 175°C Operating Junction Temperature
TX, TXV, and Space Level Screening Available
SSR2008CTM, SSR2008CTZ
SSR2009CTM, SSR2009CTZ
SSR2010CTM, SSR2010CTZ
20 AMPS
100 VOLTS
CENTER TAP
SCHOTTKY RECTIFIER
TO-254
TO-254Z
Available in Given Voltage (2008, 2009, 2010) in the Following Configurations:
TO-254: SSR2010CTM, SSR2010CTMUB, SSR2010CTMDB, SSR2010CAM, SSR2010CAMUB, SSR2010CAMDB
SSR1010DM, SSR1010DMUB, SSR1010DMDB
TO-254Z: SSR2010CTZ, SSR2010CTZUB, SSR2010CTZDB, SSR2010CAZ, SSR2010CAZUB, SSR2010CAZDB
SSR1010DZ, SSR1010DZUB, SSR1010DZDB
MAXIMUM RATINGS 1/
Symbol
Value
Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage and
DC Blocking Voltage
SSR2008CTM & CTZ
SSR2090CTM & CTZ
SSR2010CTM & CTZ
VRRM
VRWM
VR
80
90
100
Volts
Average Rectified Forward Current 3/ 4/
(Resistive Load, 60 Hz, Sine Wave, TC = 25
°C)
IO
20
Amps
Peak Surge Current 3/ 4/
(8.3 ms Pulse, Half Sine Wave, TA = 25
°C)
IFSM
300
Amps
Operating and Storage Temperature
TOP & Tstg
-65 to +175
°C
Maximum Thermal Resistance
Junction to Case 3/
Junction to Case 2/
RθJC
1.0
1.7
°C/W
NOTE:
1/ All Electrical Characteristics @25°C, Unless Otherwise Specified.
2/ Per Leg.
3/ Pins 1 and 3 Connected Together.
4/ Doubler: IO = 10A, IFSM = 200A.


Số phần tương tự - RS0075

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
RS0075 SSDI-RS0075_15 Datasheet
182Kb / 2P
   SCHOTTKY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - RS0075

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
SED120LB100 SSDI-SED120LB100_1 Datasheet
98Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
SS22A YANGJIE-SS22A Datasheet
168Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
MBRB1035PBF IRF-MBRB1035PBF Datasheet
201Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sirectifier Semiconduct...
MBR3060CT SIRECTIFIER-MBR3060CT Datasheet
133Kb / 2P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
International Rectifier
153CNQ100 IRF-153CNQ100 Datasheet
64Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30CLJQ100 IRF-30CLJQ100 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30LJQ150 IRF-30LJQ150 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FMKA130L FAIRCHILD-FMKA130L Datasheet
63Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
160CNQ IRF-160CNQ Datasheet
89Kb / 5P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sensitron
SHD125044P SENSITRON-SHD125044P Datasheet
84Kb / 3P
   SCHOTTKY RECTIFIER
163CMQ SENSITRON-163CMQ Datasheet
143Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com