công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS8323 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS8323
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 500kSPS, microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS8323 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADS8323 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS8323 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS8323 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS8323 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS8323 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS8323 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS8323 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS8323 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS8323 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 26 page
background image
Temperature ( C)
°
-40
-20
0
20
40
60
80
100
1
0
1
2
3
4
5
-
-
-
-
-
76.3
0
152.6
228.9
305.2
381.5
-
-
-
-
-
76.3
4
3
2
1
0
1
2
3
4
-
-
-
-
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0.5
1.0
1.5
-
-
-
0000h 2000h 4000h 6000h 8000h A000h C000h E000h FFFFh
DecimalCode
ADS8323
SBAS224C – DECEMBER 2001 – REVISED JANUARY 2010
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
At –40°C to +85°C, +DVDD = +AVDD = +5V, VREF = +2.5V, fSAMPLE = 500kSPS, and fCLK = 20 • fSAMPLE, unless otherwise
specified.
LINEARITY ERROR AND
NEGATIVE FULL-SCALE vs TEMPERATURE
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR vs CODE
Figure 13.
Figure 14.
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2001–2010, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): ADS8323


Số phần tương tự - ADS8323

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8323 BURR-BROWN-ADS8323 Datasheet
272Kb / 14P
   16-Bit, 500kSPS, microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8323Y TI-ADS8323Y Datasheet
798Kb / 25P
[Old version datasheet]   16-Bit, 500kSPS, microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8323Y/250 BURR-BROWN-ADS8323Y/250 Datasheet
272Kb / 14P
   16-Bit, 500kSPS, microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8323Y/250 TI-ADS8323Y/250 Datasheet
798Kb / 25P
[Old version datasheet]   16-Bit, 500kSPS, microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8323Y/250G4 TI-ADS8323Y/250G4 Datasheet
798Kb / 25P
[Old version datasheet]   16-Bit, 500kSPS, microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS8323

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8323 BURR-BROWN-ADS8323 Datasheet
272Kb / 14P
   16-Bit, 500kSPS, microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8323Y TI-ADS8323Y Datasheet
798Kb / 25P
[Old version datasheet]   16-Bit, 500kSPS, microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8322 TI1-ADS8322 Datasheet
934Kb / 19P
[Old version datasheet]   16-Bit, 500kHz, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8322 BURR-BROWN-ADS8322 Datasheet
202Kb / 10P
   16-Bit, 500kHz, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8321 TI1-ADS8321_14 Datasheet
858Kb / 20P
[Old version datasheet]   16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8321 TI1-ADS8321 Datasheet
858Kb / 19P
[Old version datasheet]   16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8321 BURR-BROWN-ADS8321_12 Datasheet
604Kb / 18P
   16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8321 BURR-BROWN-ADS8321 Datasheet
100Kb / 12P
   16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8361 BURR-BROWN-ADS8361 Datasheet
444Kb / 23P
   Dual, 500kSPS, 16-Bit, 2 2 Channel, Simultaneous Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8361IDBQG4 TI-ADS8361IDBQG4 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 500kSPS, 16-Bit, 2 2 Channel, Simultaneous Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com