công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WXD3590 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Productwell Precision Elect.CO.,LTD

tên linh kiện WXD3590
Giải thích chi tiết về linh kiện  鸚싨Ь凉뤷쓦?⑴뵪
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PRODUCTWELL [Productwell Precision Elect.CO.,LTD]
Trang chủ  http://www.productwell.com
Logo PRODUCTWELL - Productwell Precision Elect.CO.,LTD

WXD3590 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Productwell Precision Elect.CO.,LTD

  WXD3590_14 Datasheet HTML 1Page - Productwell Precision Elect.CO.,LTD WXD3590_14 Datasheet HTML 2Page - Productwell Precision Elect.CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Electrical endurance(2W,1000h)70℃[ 電氣耐久性]
△R≦±3%R
Steady damp heat(IEC68-2-3,Ca,96h)[ 穩態濕熱]
△R≦±3%R,絕緣電阻≧100M
Ω, 起動力矩≦20mN.m
Physical Characteristics[ 物理特性]
Total mechanical travel[ 總機械行程]
3600°±10°
Rotational torque[ 旋轉力矩]
2-10Mn.M
Stopper torque[ 止檔力矩]
≧300mN.m
Http://www.productwell.com E-Mail: pwltw@productwell.com
TEL: 0769-81353212
FAX: 0769-81353211
Http://www.productwell.com E-Mail: pwltw@productwell.com
TEL: 0769-81353212
FAX: 0769-81353211


Số phần tương tự - WXD3590_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sharma Electro Componen...
WXD3590S-1-101 SHARMA-WXD3590S-1-101 Datasheet
541Kb / 1P
   Precision Wirewound Potentiometer
WXD3590S-1-102 SHARMA-WXD3590S-1-102 Datasheet
541Kb / 1P
   Precision Wirewound Potentiometer
WXD3590S-1-103 SHARMA-WXD3590S-1-103 Datasheet
541Kb / 1P
   Precision Wirewound Potentiometer
WXD3590S-1-104 SHARMA-WXD3590S-1-104 Datasheet
541Kb / 1P
   Precision Wirewound Potentiometer
WXD3590S-1-201 SHARMA-WXD3590S-1-201 Datasheet
541Kb / 1P
   Precision Wirewound Potentiometer
More results

Mô tả tương tự - WXD3590_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Productwell Precision E...
WXD3540 PRODUCTWELL-WXD3540_14 Datasheet
225Kb / 2P
   鸚싨Ь凉뤷쓦?⑴뵪
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3354 BOWIN-CDT3354 Datasheet
161Kb / 8P
   鸚싨?孃ょ뮥凉뤷??귛츣?귛솳IC
CDT3400 BOWIN-CDT3400 Datasheet
168Kb / 8P
   3 LED 鸚싨?凉뤺섯?뷸렒?턎C
CDT3354-02 BOWIN-CDT3354-02 Datasheet
164Kb / 6P
   鸚싨?孃ょ뮥凉뤷??귛츣?귛솳IC
CDT3354-01 BOWIN-CDT3354-01 Datasheet
163Kb / 6P
   鸚싨?孃ょ뮥凉뤷??귛츣?귛솳IC
logo
Seaward Electronics Inc...
SE9051 SEAWARD-SE9051 Datasheet
282Kb / 7P
   SE9051??툜?ⓧ맏鸚㎩??뤻봻獵삣춴?득콬?뽬?
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3339 BOWIN-CDT3339 Datasheet
173Kb / 7P
   ??쮮凉뤷뙑8 餘듣섯?뷸렒?턎C
CDT3155 BOWIN-CDT3155 Datasheet
136Kb / 5P
   ??쮮凉뤷뙑LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3299 BOWIN-CDT3299 Datasheet
99Kb / 3P
   ??쮮凉뤷뙑8 餘듣섯?뷸렒?턎C
CDT3331-01 BOWIN-CDT3331-01 Datasheet
76Kb / 1P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com