công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RS0028E bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Solid States Devices, Inc

tên linh kiện RS0028E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Silicon Carbide Centertap Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSDI [Solid States Devices, Inc]
Trang chủ  http://www.ssdi-power.com
Logo SSDI - Solid States Devices, Inc

RS0028E bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Solid States Devices, Inc

  RS0028E Datasheet HTML 1Page - Solid States Devices, Inc RS0028E Datasheet HTML 2Page - Solid States Devices, Inc RS0028E Datasheet HTML 3Page - Solid States Devices, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
NOTE: All specifications are subject to change without notification.
SCD's for these devices should be reviewed by SSDI prior to release.
DATA SHEET #: RS0028E
DOC
Solid State Devices, Inc.
14701 Firestone Blvd * La Mirada, Ca 90638
Phone: (562) 404-4474 * Fax: (562) 404-1773
ssdi@ssdi-power.com * www.ssdi-power.com
SSR24C60CTJ &
SSR24C60CAJ Series
Electrical Characteristic (Per Leg)
Symbol
Min
Typ
Max
Units
Instantaneous Forward Voltage Drop
(TJ = 25°C, 300 µsec pulse)
IF = 6A
IF = 12A
VF1
––
1.20
1.50
1.40
1.75
Volts
Instantaneous Forward Voltage Drop
(TJ = 150°C, 300 µsec pulse)
IF = 6A
IF = 12A
V F2
––
1.35
1.85
1.60
2.25
Volts
Instantaneous Forward Voltage Drop
(TJ = -55°C, 300 µsec pulse)
IF = 6A
IF = 12A
V F3
––
1.27
1.50
1.45
1.75
Volts
Reverse Leakage Current
(VR = Rated VR, TJ = 25°C, 300 µsec pulse)
IR1
––
1
200
µA
Reverse Leakage Current
(VR = Rated VR, TJ = 150°C, 300 µsec pulse)
I R2
––
5
1000
µA
Junction Capacitance
(VR = 10 Vdc, TC = 25°C, f=1MHz)
CJ
––
280
––
pF
Total Capacitive Charge
(VR = 10 Vdc, IF = 12A, di/dt > 200A/µs, TJ = 25°C)
QC
––
35
––
nC
CASE OUTLINE: TO-257
Available Part Numbers:
SSR24C30CTJ
SSR24C40CTJ
SSR24C50CTJ
SSR24C60CTJ
SSR24C30CAJ
SSR24C40CAJ
SSR24C50CAJ
SSR24C60CAJ
PIN ASSIGNMENT
Configuration
Pin 1
Pin 2
Pin 3
CT
Anode
Cathode
Anode
CA
Cathode
Anode
Cathode


Số phần tương tự - RS0028E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
RS0028E SSDI-RS0028E_15 Datasheet
131Kb / 3P
   Schottky Silicon Carbide Centertap Rectifier
More results

Mô tả tương tự - RS0028E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
SH0082A SSDI-SH0082A_15 Datasheet
146Kb / 3P
   SCHOTTKY SILICON CARBIDE CENTERTAP RECTIFIER
RC0140B SSDI-RC0140B Datasheet
74Kb / 2P
   SCHOTTKY SILICON CARBIDE CENTERTAP RECTIFIER
SH0029E SSDI-SH0029E_15 Datasheet
106Kb / 2P
   Schottky Silicon Carbide Centertap Rectifier
SSR24C60CT SSDI-SSR24C60CT_1 Datasheet
72Kb / 2P
   Schottky Silicon Carbide Centertap Rectifier
SSR50C60CT SSDI-SSR50C60CT Datasheet
74Kb / 2P
   SCHOTTKY SILICON CARBIDE CENTERTAP RECTIFIER
RS0022 SSDI-RS0022 Datasheet
144Kb / 2P
   Schottky Silicon Carbide Centertap Rectifier
RS0024 SSDI-RS0024 Datasheet
146Kb / 2P
   Schottky Silicon Carbide Centertap Rectifier
RS0022 SSDI-RS0022_15 Datasheet
144Kb / 2P
   Schottky Silicon Carbide Centertap Rectifier
RS0028E SSDI-RS0028E_15 Datasheet
131Kb / 3P
   Schottky Silicon Carbide Centertap Rectifier
RS0020J SSDI-RS0020J_15 Datasheet
115Kb / 3P
   Schottky Silicon Carbide Centertap Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com