công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM311HNOPB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM311HNOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM111-N/LM211-N/LM311-N Voltage Comparator
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM311HNOPB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  LM311HNOPB Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM311HNOPB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM311HNOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM311HNOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM311HNOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM311HNOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM311HNOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM311HNOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM311HNOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 31 page
background image
LM111-N, LM211-N, LM311-N
SNOSBJ1E – MAY 1999 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Increases typical common mode slew from 7.0V/
μs to 18V/μs.
Figure 3. Increasing Input Stage Current
Figure 4. Detector for Magnetic Transducer
*Absorbs inductive kickback of relay and protects IC from severe
voltage transients on V++ line.
Do Not Ground Strobe Pin.
Figure 5. Digital Transmission Isolator
Figure 6. Relay Driver with Strobe
*Solid tantalum
Do Not Ground Strobe Pin.
Typical input current is 50 pA with inputs strobed off.
Pin connections shown in Schematic Diagram and Typical
Applications are for the LMC TO-99 package.
Figure 7. Strobing off Both Input and Output
Figure 8. Positive Peak Detector
Stages
2
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1999–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM111-N LM211-N LM311-N


Số phần tương tự - LM311HNOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM311H NSC-LM311H Datasheet
1Mb / 23P
   Voltage Comparator
logo
Linear Technology
LM311H LINER-LM311H Datasheet
467Kb / 8P
   Voltage Comparator
logo
Texas Instruments
LM311H TI-LM311H Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   LM111-N/LM211-N/LM311-N Voltage Comparator
LM311H TI-LM311H Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   LM111-N/LM211-N/LM311-N Voltage Comparator
LM311H TI-LM311H Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   LM111-N/LM211-N/LM311-N Voltage Comparator
More results

Mô tả tương tự - LM311HNOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM111H TI-LM111H Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   LM111-N/LM211-N/LM311-N Voltage Comparator
LM311N TI-LM311N Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   LM111-N/LM211-N/LM311-N Voltage Comparator
LM311MX TI-LM311MX Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   LM111-N/LM211-N/LM311-N Voltage Comparator
LM111J-8 TI-LM111J-8 Datasheet
905Kb / 22P
[Old version datasheet]   LM111-N/LM211-N/LM311-N Voltage Comparator
LM111-N TI1-LM111-N Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   LM111/LM211/LM311 Voltage Comparator
LM392MX TI1-LM392MX Datasheet
865Kb / 14P
[Old version datasheet]   lm392-N Low Power Operational Amplifier/Voltage Comparator
logo
List of Unclassifed Man...
2N5239 ETC2-2N5239 Datasheet
207Kb / 4P
   HIGH-VOLTAGE, SILLCON N-P-N TRANSISTOR
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N5189 NJSEMI-2N5189 Datasheet
145Kb / 1P
   SILICON N-P-N HIGH-VOLTAGE TRANSISTOR
2N5239 NJSEMI-2N5239 Datasheet
142Kb / 1P
   HIGH-VOLTAGE, SILICON N-P-N TRANSISTORS
2N4063 NJSEMI-2N4063 Datasheet
102Kb / 2P
   High-Voltage Silicon N-P-N Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com