công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3A5018DGVR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS3A5018DGVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-廓 QUAD SPDT ANALOG SWITCH
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TS3A5018DGVR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button TS3A5018DGVR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS3A5018DGVR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS3A5018DGVR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3A5018DGVR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3A5018DGVR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3A5018DGVR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3A5018DGVR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS3A5018DGVR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS3A5018DGVR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 38 page
background image
TS3A5018
www.ti.com
SCDS189F – JANUARY 2005 – REVISED MAY 2013
Electrical Characteristics for 1.8-V Supply
(1)
(continued)
V+ = 1.65 V to 1.95 V, TA = –40°C to 85°C (unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
TA
V+
MIN
TYP
MAX
UNIT
Dynamic
25°C
1.8 V
14.10
49.30
VCOM = V+,
CL = 35 pF,
1.65 V
Turn-on time
tON
ns
RL = 50 Ω,
See Figure 23
Full
to
49.30
56.70
1.95 V
25°C
1.8 V
16.10
26.50
VCOM = V+,
CL = 35 pF,
1.65 V
Turn-off time
tOFF
ns
RL = 50 Ω,
See Figure 23
Full
to
31.20
1.95 V
25°C
1.8 V
5.30
18.40
58.00
Break-before-
VNC = VNO = V+/2,
CL = 35 pF,
1.65 V
tBBM
ns
make time
RL = 50 Ω,
See Figure 23
Full
to
58.00
1.95 V
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: TS3A5018


Số phần tương tự - TS3A5018DGVR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A5018DGVR TI-TS3A5018DGVR Datasheet
350Kb / 19P
[Old version datasheet]   10 OHM QUAD SPDT ANALOG SWITCH
TS3A5018DGVR TI-TS3A5018DGVR Datasheet
700Kb / 27P
[Old version datasheet]   10-廓 QUAD SPDT ANALOG SWITCH
TS3A5018DGVR TI-TS3A5018DGVR Datasheet
830Kb / 29P
[Old version datasheet]   10-廓 QUAD SPDT ANALOG SWITCH
TS3A5018DGVRE4 TI-TS3A5018DGVRE4 Datasheet
700Kb / 27P
[Old version datasheet]   10-廓 QUAD SPDT ANALOG SWITCH
TS3A5018DGVRE4 TI-TS3A5018DGVRE4 Datasheet
830Kb / 29P
[Old version datasheet]   10-廓 QUAD SPDT ANALOG SWITCH
More results

Mô tả tương tự - TS3A5018DGVR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A5018 TI-TS3A5018_10 Datasheet
700Kb / 27P
[Old version datasheet]   10-廓 QUAD SPDT ANALOG SWITCH
TS3A5018_101 TI-TS3A5018_101 Datasheet
830Kb / 29P
[Old version datasheet]   10-廓 QUAD SPDT ANALOG SWITCH
TS3A5018 TI-TS3A5018_15 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   TS3A5018 10-廓 Quad SPDT Analog Switch
logo
Unisonic Technologies
U7SB3157 UTC-U7SB3157 Datasheet
198Kb / 7P
   10-廓 SPDT Analog Switch
logo
Texas Instruments
TS5A3157 TI1-TS5A3157_14 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   10-廓 SPDT ANALOG SWITCH
logo
Global Mixed-mode Techn...
G3204 GMT-G3204 Datasheet
105Kb / 1P
   Quad 10 SPDT Analog Switch
logo
Texas Instruments
TS5A23157 TI1-TS5A23157_14 Datasheet
1,003Kb / 25P
[Old version datasheet]   DUAL 10-廓 SPDT ANALOG SWITCH
TS5A23157 TI-TS5A23157_10 Datasheet
672Kb / 23P
[Old version datasheet]   DUAL 10-廓 SPDT ANALOG SWITCH
TS5A3157 TI-TS5A3157_15 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   TS5A3157 10-廓 SPDT Analog Switch
TS3A5018 TI-TS3A5018 Datasheet
350Kb / 19P
[Old version datasheet]   10 OHM QUAD SPDT ANALOG SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com