công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5A2066DCURE4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS5A2066DCURE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL-CHANNEL 10-廓 SPST ANALOG SWITCH
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TS5A2066DCURE4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TS5A2066DCURE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5A2066DCURE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5A2066DCURE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS5A2066DCURE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS5A2066DCURE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS5A2066DCURE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS5A2066DCURE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS5A2066DCURE4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TS5A2066DCURE4 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 31 page
background image
Figure 1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
VCOM (V)
TA = 25°C
NO1 > COM1
0
0.25
0.5
1
1.25
1.5
1.75
0.75
0
5
10
15
20
25
VCOM (V)
TA = 25°C
NO1 > COM1
0
0.3
0.6
1.2
1.5
1.8
2.1
0.9
2.4
0
2
4
6
8
10
12
14
VCOM (V)
TA = 25°C
NO1 > COM1
0
0.5
1
2
2.5
3
1.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VCOM (V)
TA = 25°C
NO1 > COM1
0
0.5
1
2
2.5
3
1.5
3.5
4
4.5
V+ = 1.65 V
V+ = 2.3 V
V+ = 3 V
V+ = 4.5 V
0
2
4
6
8
10
12
14
16
VCOM (V)
TA = −40°C
TA = 25°C
TA = 85°C
0
0.5
1
2
2.5
3
1.5
TS5A2066
www.ti.com
SCDS184D – JANUARY 2005 – REVISED APRIL 2010
TYPICAL PERFORMANCE
Figure 1. ron vs VCOM
Figure 2. ron vs VCOM (V+ = 3 V)
Copyright © 2005–2010, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Link(s): TS5A2066


Số phần tương tự - TS5A2066DCURE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A2066DCURE4 TI-TS5A2066DCURE4 Datasheet
347Kb / 24P
[Old version datasheet]   DUAL-CHANNEL 10-W SPST ANALOG SWITCH
TS5A2066DCURE4 TI-TS5A2066DCURE4 Datasheet
658Kb / 28P
[Old version datasheet]   DUAL-CHANNEL 10-廓 SPST ANALOG SWITCH
More results

Mô tả tương tự - TS5A2066DCURE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A2066 TI-TS5A2066_10 Datasheet
658Kb / 28P
[Old version datasheet]   DUAL-CHANNEL 10-廓 SPST ANALOG SWITCH
TS5A2066 TI-TS5A2066_15 Datasheet
928Kb / 30P
[Old version datasheet]   DUAL-CHANNEL 10-廓 SPST ANALOG SWITCH
TS5A1066 TI-TS5A1066_15 Datasheet
922Kb / 30P
[Old version datasheet]   10-廓 SPST ANALOG SWITCH
TS5A2066 TI-TS5A2066 Datasheet
347Kb / 24P
[Old version datasheet]   DUAL-CHANNEL 10-W SPST ANALOG SWITCH
TS5A3166 TI-TS5A3166_08 Datasheet
565Kb / 23P
[Old version datasheet]   0.9-廓 SPST ANALOG SWITCH
TS5A3167 TI-TS5A3167_15 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   0.9-廓 SPST ANALOG SWITCH
logo
STMicroelectronics
STG4210 STMICROELECTRONICS-STG4210 Datasheet
409Kb / 21P
   Low voltage 1 廓 dual SPST analog switch
August 2008 Rev 1
logo
Vishay Siliconix
DG2747 VISHAY-DG2747_V01 Datasheet
172Kb / 10P
   0.4-廓, Low Voltage, Dual SPST Analog Switch
02-Oct-12
DG2737 VISHAY-DG2737_V01 Datasheet
189Kb / 10P
   6-廓, Low Voltage, Dual SPST Analog Switch
02-Oct-12
logo
Texas Instruments
TS5A23167 TI1-TS5A23167_15 Datasheet
886Kb / 30P
[Old version datasheet]   DUAL SPST ANALOG SWITCH 2-CHANNEL ANALOG SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com