công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5A63157 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS5A63157
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TS5A63157 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  TS5A63157_14 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TS5A63157_14 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TS5A63157_14 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TS5A63157_14 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS5A63157_14 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS5A63157_14 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS5A63157_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5A63157_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5A63157_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 32 page
background image
TS5A63157
SCDS203A – DECEMBER 2005 – REVISED JULY 2009................................................................................................................................................... www.ti.com
ORDERING INFORMATION(1)
ORDERABLE
TOP-SIDE
TA
PACKAGE(2)
PART NUMBER
MARKING(3)
NanoStar™ – WCSP (DSBGA)
Tape and reel
TS5A63157YEPR(4)
0.23-mm Large Bump – YEP
PREVIEW
NanoFree™ – WCSP (DSBGA)
Tape and reel
TS5A63157YZPR(4)
–40°C to 85°C
0.23-mm Large Bump – YZP (Pb-free)
SOT (SOT-23) – DBV
Tape and reel
TS5A63157DBVR
JBE_
SOT (SC-70) – DCK
Tape and reel
TS5A63157DCKR
J7_
(1)
For the most current package and ordering information, see the Package Option Addendum at the end of this document, or see the TI
web site at www.ti.com.
(2)
Package drawings, thermal data, and symbolization are available at www.ti.com/packaging.
(3)
DBV/DCK: The actual top-side marking has one additional character that designates the wafer faab/assembly site.
YEP/YZP: The actual top-side marking has three preceding characters to denote year, month, and sequence code, and one following
character to designate the wafer fab/assembly site. Pin 1 identifier indicates solder-bump composition (1 = SnPb, • = Pb-free).
(4)
Package preview
PIN DESCRIPTION
NO.
NAME
DESCRIPTION
1
NO
Normally open
2
GND
Digital ground
3
NC
Normally closed
4
COM
Common
5
V+
Power supply
6
IN
Digital control to connect COM to NO or NC
2
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2005–2009, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TS5A63157


Số phần tương tự - TS5A63157_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A63157 TI-TS5A63157_15 Datasheet
984Kb / 31P
[Old version datasheet]   12-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results

Mô tả tương tự - TS5A63157_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A63157 TI-TS5A63157_15 Datasheet
984Kb / 31P
[Old version datasheet]   12-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3159A TI1-TS5A3159A_14 Datasheet
778Kb / 32P
[Old version datasheet]   1-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3160 TI1-TS5A3160_14 Datasheet
724Kb / 31P
[Old version datasheet]   1-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3159A TI-TS5A3159A_10 Datasheet
695Kb / 30P
[Old version datasheet]   1-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3154 TI1-TS5A3154_14 Datasheet
963Kb / 29P
[Old version datasheet]   0.9-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3154 TI-TS5A3154_15 Datasheet
913Kb / 28P
[Old version datasheet]   0.9-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A63157DBVRG4 TI1-TS5A63157DBVRG4 Datasheet
763Kb / 31P
[Old version datasheet]   12-ohm SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A23159 TI-TS5A23159_10 Datasheet
702Kb / 27P
[Old version datasheet]   1-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A23159 TI-TS5A23159_09 Datasheet
718Kb / 27P
[Old version datasheet]   1-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A23159 TI1-TS5A23159_14 Datasheet
926Kb / 30P
[Old version datasheet]   1-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com