công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBJ51CA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện SMBJ51CA
Giải thích chi tiết về linh kiện  600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

SMBJ51CA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  SMBJ51CA Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated SMBJ51CA Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated SMBJ51CA Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated SMBJ51CA Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated SMBJ51CA Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
SMBJ5.0(C)A - SMBJ170(C)A
Document number: DS19002 Rev. 17 - 2
2 of 5
www.diodes.com
June 2009
© Diodes Incorporated
SMBJ5.0(C)A - SMBJ170(C)A
Electrical Characteristics @TA = 25°C unless otherwise specified
Part Number
Add C For Bi-
Directional
(Note 6)
Reverse
Standoff
Voltage
Breakdown
Voltage
VBR @ IT (Note 7)
Test
Current
Max. Reverse
Leakage @ VRWM
(Note 8)
Max. Clamping
Voltage @ Ipp
Max. Peak Pulse
Current
Ipp
Marking Code
See Note 4
VRWM (V)
Min (V) Max (V)
IT(mA)
IR (μA)
VC (V)
(A)
BI-
UNI-
SMBJ5.0(C)A
5.0
6.40
7.23
10
800
9.2
65.2
AE
KE
SMBJ6.0(C)A
6.0
6.67
7.67
10
800
10.3
58.3
AG
KG
SMBJ6.5(C)A
6.5
7.22
8.30
10
500
11.2
53.6
AK
KK
SMBJ7.0(C)A
7.0
7.78
8.95
10
200
12.0
50.0
AM
KM
SMBJ7.5(C)A
7.5
8.33
9.58
1.0
100
12.9
46.5
AP
KP
SMBJ8.0(C)A
8.0
8.89
10.23
1.0
50
13.6
44.1
AR
KR
SMBJ8.5(C)A
8.5
9.44
10.82
1.0
10
14.4
41.7
AT
KT
SMBJ9.0(C)A
9.0
10.00
11.50
1.0
5.0
15.4
39.0
AV
KV
SMBJ10(C)A
10.0
11.10
12.80
1.0
5.0
17.0
35.3
AX
KX
SMBJ11(C)A
11.0
12.20
14.40
1.0
5.0
18.2
33.0
AZ
KZ
SMBJ12(C)A
12.0
13.30
15.30
1.0
5.0
19.9
30.2
BE
LE
SMBJ13(C)A
13.0
14.40
16.50
1.0
5.0
21.5
27.9
BG
LG
SMBJ14(C)A
14.0
15.60
17.90
1.0
5.0
23.2
25.8
BK
LK
SMBJ15(C)A
15.0
16.70
19.20
1.0
5.0
24.4
24.0
BM
LM
SMBJ16(C)A
16.0
17.80
20.50
1.0
5.0
26.0
23.1
BP
LP
SMBJ17(C)A
17.0
18.90
21.70
1.0
5.0
27.6
21.7
BR
LR
SMBJ18(C)A
18.0
20.00
23.30
1.0
5.0
29.2
20.5
BT
LT
SMBJ20(C)A
20.0
22.20
25.50
1.0
5.0
32.4
18.5
BV
LV
SMBJ22(C)A
22.0
24.40
28.00
1.0
5.0
35.5
16.9
BX
LX
SMBJ24(C)A
24.0
26.70
30.70
1.0
5.0
38.9
15.4
BZ
LZ
SMBJ26(C)A
26.0
28.90
33.20
1.0
5.0
42.1
14.2
CE
ME
SMBJ28(C)A
28.0
31.10
35.80
1.0
5.0
45.4
13.2
CG
MG
SMBJ30(C)A
30.0
33.30
38.30
1.0
5.0
48.4
12.4
CK
MK
SMBJ33(C)A
33.0
36.70
42.20
1.0
5.0
53.3
11.3
CM
MM
SMBJ36(C)A
36.0
40.00
46.00
1.0
5.0
58.1
10.3
CP
MP
SMBJ40(C)A
40.0
44.40
51.10
1.0
5.0
64.5
9.3
CR
MR
SMBJ43(C)A
43.0
47.80
54.90
1.0
5.0
69.4
8.6
CT
MT
SMBJ45(C)A
45.0
50.00
57.50
1.0
5.0
72.7
8.3
CV
MV
SMBJ48(C)A
48.0
53.30
61.30
1.0
5.0
77.4
7.7
CX
MX
SMBJ51(C)A
51.0
56.70
65.20
1.0
5.0
82.4
7.3
CZ
MZ
SMBJ54(C)A
54.0
60.00
69.00
1.0
5.0
87.1
6.9
DE
NE
SMBJ58(C)A
58.0
64.40
74.60
1.0
5.0
93.6
6.4
DG
NG
SMBJ60(C)A
60.0
66.70
76.70
1.0
5.0
96.8
6.2
DK
NK
SMBJ64(C)A
64.0
71.10
81.80
1.0
5.0
103.0
5.8
DM
NM
SMBJ70(C)A
70.0
77.80
89.50
1.0
5.0
113.0
5.3
DP
NP
SMBJ75(C)A
75.0
83.30
95.80
1.0
5.0
121.0
4.9
DR
NR
SMBJ78(C)A
78.0
86.70
99.70
1.0
5.0
126.0
4.7
DT
NT
SMBJ85(C)A
85.0
94.40
108.20
1.0
5.0
137.0
4.4
DV
NV
SMBJ90(C)A
90.0
100.0
115.50
1.0
5.0
146.0
4.1
DX
NX
SMBJ100(C)A
100.0
111.0
128.00
1.0
5.0
162.0
3.7
DZ
NZ
SMBJ110(C)A
110.0
122.0
140.00
1.0
5.0
177.0
3.4
EE
PE
SMBJ120(C)A
120.0
133.0
153.00
1.0
5.0
193.0
3.1
EG
PG
SMBJ130(C)A
130.0
144.0
165.50
1.0
5.0
209.0
2.9
EK
PK
SMBJ150(C)A
150.0
167.0
192.50
1.0
5.0
243.0
2.5
EM
PM
SMBJ160(C)A
160.0
178.0
205.00
1.0
5.0
259.0
2.3
EP
PP
SMBJ170(C)A
170.0
189.0
217.50
1.0
5.0
275.0
2.2
ER
PR
Notes:
6. Suffix C denotes Bi-directional device.
7. VBR measured with IT current pulse = 300μs
8. For Bi-Directional devices having VRWM of 10V and under, the IR is doubled.


Số phần tương tự - SMBJ51CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMBJ51CA LUGUANG-SMBJ51CA Datasheet
1,002Kb / 6P
   600 Watts Surface Mount Transient Voltage Suppressor
logo
Bytes
SMBJ51CA BYTES-SMBJ51CA Datasheet
338Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
MDE Semiconductor, Inc.
SMBJ51CA MDE-SMBJ51CA Datasheet
92Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Guangdong Juxing Electr...
SMBJ51CA JUXING-SMBJ51CA Datasheet
898Kb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Power 600W
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMBJ51CA LUGUANG-SMBJ51CA Datasheet
402Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

Mô tả tương tự - SMBJ51CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
P6SMBJ5.0 FRONTIER-P6SMBJ5.0 Datasheet
133Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diodes Incorporated
SMBJ7.5CA-13 DIODES-SMBJ7.5CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ350A-13-F DIODES-SMBJ350A-13-F Datasheet
100Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P6SMAJ58ADFQ-13 DIODES-P6SMAJ58ADFQ-13 Datasheet
375Kb / 6P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
August 2020
SMBJ50CA DIODES-SMBJ50CA Datasheet
81Kb / 3P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19002 Rev. 11 - 2
SMBJ15CA-13 DIODES-SMBJ15CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ33CA-13 DIODES-SMBJ33CA-13 Datasheet
142Kb / 5P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ50CA DIODES-SMBJ50CA_1 Datasheet
80Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19002 Rev. 15 - 2
logo
Frontier Electronics.
P6SMBJ5.0-LFR FRONTIER-P6SMBJ5.0-LFR Datasheet
134Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMBJ100CA LUGUANG-SMBJ100CA Datasheet
402Kb / 4P
   600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com