công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD8P10TF bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD8P10TF
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel QFET MOSFET - 100 V, - 6.6 A, 530 m
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD8P10TF bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD8P10TF Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD8P10TF Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD8P10TF Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD8P10TF Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD8P10TF Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD8P10TF Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD8P10TF Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD8P10TF Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD8P10TF Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Dimensions in Millimeters
©2010 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD8P10 / FQU8P10 Rev. C0
www.fairchildsemi.com
8
Package Dimensions (Continued)
I-PAK


Số phần tương tự - FQD8P10TF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD8P10TM FAIRCHILD-FQD8P10TM Datasheet
645Kb / 7P
   100V P-Channel MOSFET
logo
ON Semiconductor
FQD8P10TM-F085 ONSEMI-FQD8P10TM-F085 Datasheet
792Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
September-2017, Rev. 3
logo
Shanghai Leiditech Elec...
FQD8P10TM_F085 LEIDITECH-FQD8P10TM_F085 Datasheet
1Mb / 5P
   -100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Rev : 01.0 8 .2021
More results

Mô tả tương tự - FQD8P10TF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQU8P10TU FAIRCHILD-FQU8P10TU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -6.6 A, 530 m廓
FQD5P10TM FAIRCHILD-FQD5P10TM Datasheet
527Kb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET -100 V, -3.6 A, 1.05?
FQD17N08LTF FAIRCHILD-FQD17N08LTF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 80 V, 12.9 A, 100 m
FQD7P06TF FAIRCHILD-FQD7P06TF Datasheet
543Kb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET - 60 V, - 5.4 A, 450 m
FQD7N10LTF FAIRCHILD-FQD7N10LTF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 100 V, 5.8 A, 350 m
FQB11P06TM FAIRCHILD-FQB11P06TM Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET MOSFET -60 V, -11.4 A, 175 m廓
FDT86102LZ FAIRCHILD-FDT86102LZ Datasheet
257Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 6.6 A, 28 m廓
FQD2P40TM FAIRCHILD-FQD2P40TM Datasheet
702Kb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET -400 V, -1.56 A, 6.5
FQT3P20TF FAIRCHILD-FQT3P20TF Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET -200 V, -0.67 A, 2.7
FQB22P10 FAIRCHILD-FQB22P10_13 Datasheet
861Kb / 9P
   P-Channel QFET MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com