công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUZ72A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

tên linh kiện BUZ72A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhancement mode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Trang chủ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

BUZ72A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  BUZ72A Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. BUZ72A Datasheet HTML 2Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. BUZ72A Datasheet HTML 3Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. BUZ72A Datasheet HTML 4Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image


Số phần tương tự - BUZ72A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BUZ72A STMICROELECTRONICS-BUZ72A Datasheet
112Kb / 7P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOS TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ72A SIEMENS-BUZ72A Datasheet
193Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
logo
Intersil Corporation
BUZ72A INTERSIL-BUZ72A Datasheet
45Kb / 6P
   9A, 100V, 0.250 Ohm, N-Channel Power MOSFET
June 1999
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72A INFINEON-BUZ72A Datasheet
90Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ72AL SIEMENS-BUZ72AL Datasheet
187Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
More results

Mô tả tương tự - BUZ72A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BUZ50B NJSEMI-BUZ50B Datasheet
102Kb / 4P
   Enhancement mode
BUZ41A NJSEMI-BUZ41A Datasheet
105Kb / 4P
   Enhancement mode
logo
Infineon Technologies A...
BSL296SN INFINEON-BSL296SN Datasheet
546Kb / 10P
   Enhancement mode
Rev 2.0 2014-10-16
BSP612P INFINEON-BSP612P Datasheet
503Kb / 9P
   Enhancement mode
Rev 2.0 2015-10-07
BSZ15DC02KDH INFINEON-BSZ15DC02KDH Datasheet
576Kb / 13P
   Enhancement mode
Rev 2.2 2014-08-28
BSD223P INFINEON-BSD223P_14 Datasheet
326Kb / 9P
   Enhancement mode
Rev.1.6 2014-07-29
BSD235N INFINEON-BSD235N_14 Datasheet
507Kb / 9P
   Enhancement mode
Rev 2.5 2014-07-29
SPI80N06S2L-11 INFINEON-SPI80N06S2L-11 Datasheet
338Kb / 8P
   Enhancement mode
2004-11-02
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BUZ30A NJSEMI-BUZ30A Datasheet
104Kb / 4P
   Enhancement mode
BUZ72L NJSEMI-BUZ72L Datasheet
82Kb / 3P
   Enhancement mode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com