công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM311 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM311
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM311 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM311 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM311 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM311 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM311 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM311 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM311 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM311 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM311 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM311 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 32 page
background image
LM111, LM211, LM311
DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
SLCS007H − SEPTEMBER 1973 − REVISED AUGUST 2003
9
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 6
5
0
−10
−15
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
10
t − Time − s
1.2
1.4
−5
OUTPUT RESPONSE FOR
VARIOUS INPUT OVERDRIVES
15
1.6
1.8
20 mV
100 mV
2 mV
5 mV
VCC± = ±15 V
RE = 2 kΩ to −15 V
TA = 25°C
m
Figure 7
t − Time − s
OUTPUT RESPONSE FOR
VARIOUS INPUT OVERDRIVES
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4 1.6
1.8
5
0
−10
−15
10
−5
15
20 mV
VCC± = ±15 V
RE = 2 kΩ to −15 V
TA = 25°C
2 mV
5 mV
100 mV
m
VID
VCC+ = 15 V
RE = 2 kΩ
VO
VCC− = −15 V
TEST CIRCUIT FOR FIGURES 6 AND 7


Số phần tương tự - LM311

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM311 NSC-LM311 Datasheet
1Mb / 23P
   Voltage Comparator
logo
ON Semiconductor
LM311 ONSEMI-LM311 Datasheet
121Kb / 10P
   Single Comparators
July, 2005 ??Rev. 5
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM311 TGS-LM311 Datasheet
33Kb / 2P
   High Performance Voltage Comparators
logo
ON Semiconductor
LM311 ONSEMI-LM311 Datasheet
174Kb / 8P
   HIGH PERFORMANCE VOLTAGE COMPARATORS
1996 Rev 5
logo
Seoul Semiconductor
LM311 SEOUL-LM311 Datasheet
376Kb / 14P
   INFRARED LAMP LED
More results

Mô tả tương tự - LM311

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM111 TI-LM111 Datasheet
506Kb / 25P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM211P TI1-LM211P Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM111_1003 TI-LM111_1003 Datasheet
653Kb / 28P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LP211 TI-LP211_06 Datasheet
240Kb / 11P
[Old version datasheet]   LOW-POWER DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LP211 TI1-LP211_14 Datasheet
829Kb / 14P
[Old version datasheet]   LOW-POWER DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM211-Q1 TI-LM211-Q1 Datasheet
339Kb / 18P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
LM211-Q1 TI1-LM211-Q1_14 Datasheet
354Kb / 21P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
LM211-EP TI1-LM211-EP_14 Datasheet
820Kb / 24P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
LM211-EP TI1-LM211-EP Datasheet
597Kb / 22P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
LM211-EP TI1-LM211-EP_16 Datasheet
820Kb / 23P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com