công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM9822CCWMX2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM9822CCWMX2
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 Channel 42-Bit Color Scanner Analog Front End
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM9822CCWMX2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  LM9822CCWMX2 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM9822CCWMX2 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM9822CCWMX2 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM9822CCWMX2 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM9822CCWMX2 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM9822CCWMX2 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM9822CCWMX2 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM9822CCWMX2 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM9822CCWMX2 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 25 page
background image
LM9822 Block Diagram
Serial
Interface
Coarse Color
Balance PGAs
DACR
Offset
+
+
OSR
RED OS
from CCD
CDS
OSG
GREEN OS
from CCD
CDS
OSB
BLUE OS
from CCD
CDS
x0.93
to x3
DACG
Offset
+
+
DACB
Offset
+
+
VClamp
x1or x3
Static
Offset
DACs
VBANDGAP
VREF+
VREFMID
VREF-
Internal
Bandgap
Reference
x1or x3
x1or x3
Gain
Boost
x0.93
to x3
x0.93
to x3
Timing and Control
14
5
6
1
SCLK
SDI
SEN
VA
VD
AGND
DGND
VA
AGND
MCLK
14 bits
to 8 bit
Bytes
D7 - D0
CLMP VSMP
14-Bit
ADC
SDO


Số phần tương tự - LM9822CCWMX2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM9822CCWMX2 NSC-LM9822CCWMX2 Datasheet
242Kb / 22P
   LM9822 3 Channel 42-Bit Color Scanner Analog Front End
More results

Mô tả tương tự - LM9822CCWMX2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM9822 NSC-LM9822 Datasheet
242Kb / 22P
   LM9822 3 Channel 42-Bit Color Scanner Analog Front End
LM9823 NSC-LM9823 Datasheet
239Kb / 22P
   LM9823 3 Channel 48-Bit Color Scanner Analog Front End
logo
Winbond
W6662CF WINBOND-W6662CF Datasheet
272Kb / 19P
   SCANNER ANALOG FRONT END
logo
Texas Instruments
TAFE1040 TI-TAFE1040 Datasheet
53Kb / 4P
[Old version datasheet]   3 V, 10-BIT 42 MSPS, AREA CCD ANALOG FRONT-END
logo
National Semiconductor ...
LM9832 NSC-LM9832 Datasheet
337Kb / 42P
   LM9832 42-Bit Color, 1200dpi USB Image Scanner
LM9831 NSC-LM9831 Datasheet
320Kb / 41P
   LM9831 42-Bit Color, 1200dpi USB Image Scanner
logo
Texas Instruments
LM98725 TI1-LM98725_15 Datasheet
5Mb / 145P
[Old version datasheet]   3 Channel, 16-Bit, 81 MSPS Analog Front End
LM98722 TI1-LM98722_15 Datasheet
5Mb / 150P
[Old version datasheet]   Channel, 16-Bit, 45 MSPS Analog Front End
logo
Microchip Technology
MCP3901 MICROCHIP-MCP3901_10 Datasheet
1Mb / 60P
   Two-Channel Analog Front End
2010
MCP3901 MICROCHIP-MCP3901 Datasheet
1Mb / 60P
   Two Channel Analog Front End
2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com