công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM9822 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM9822
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 Channel 42-Bit Color Scanner Analog Front End
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM9822 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button LM9822_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM9822_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM9822_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM9822_14 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM9822_14 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM9822_14 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM9822_14 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM9822_14 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM9822_14 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 25 page
background image
10
www.national.com
Timing Diagrams (Continued)
Diagram 4: Divide by 8 Monochrome Mode Sample and Data Output Timing (Green Input Shown)
VSMP
OSG
D7 -D0
Sample Signal
Sample Reference
MCLK
Level
Level
GH
GL
XX
XX
XX
XX
XX
XX
GH
GL
XX
H = d13-d6
L = d5-d0
ADC Clock
(internal)
N-1
N
N
N+1
N-4
N-3
XX
XX
DOE (Register 0, Bit 4) = 0
Diagram 5: Divide by 3 Monochrome Mode Sample and Data Output Timing (Green Input shown)
VSMP
D7 -D0
Sample Signal
Sample Reference
MCLK
Level
Level
GH
GL
GH
GL
GH
GL
GH
H = d13-d6
L = d5-d0
ADC Clock
(internal)
OSG
CDSREF = 00
N
N
N-1
N+1
N+1
N+2
N+2
N-11
N-10
N-9
GL
DOE (Register 0, Bit 4) = 0
Diagram 6: Divide by 2 Monochrome Mode Sample and Data Output Timing (Green Input shown)
VSMP
D7 -D0
Sample Signal
Sample Reference
MCLK
Level
Level
GH
GL
GL
GH
GH
GL
GH
GL
GH
GL
H = d13-d6
L = d5-d0
ADC Clock
(internal)
OSG
CDSREF = 00
N
N
N+1
N+1
N+2
N+2
N+3
N+3
N-1
N-1
N+4
N-11
N-10
N-9
N-8
N-7
DOE (Register 0, Bit 4) = 0


Số phần tương tự - LM9822_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM9822CCWM1 NSC-LM9822CCWM1 Datasheet
242Kb / 22P
   LM9822 3 Channel 42-Bit Color Scanner Analog Front End
LM9822CCWMX2 NSC-LM9822CCWMX2 Datasheet
242Kb / 22P
   LM9822 3 Channel 42-Bit Color Scanner Analog Front End
More results

Mô tả tương tự - LM9822_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM9822 NSC-LM9822 Datasheet
242Kb / 22P
   LM9822 3 Channel 42-Bit Color Scanner Analog Front End
LM9823 NSC-LM9823 Datasheet
239Kb / 22P
   LM9823 3 Channel 48-Bit Color Scanner Analog Front End
logo
Winbond
W6662CF WINBOND-W6662CF Datasheet
272Kb / 19P
   SCANNER ANALOG FRONT END
logo
Texas Instruments
TAFE1040 TI-TAFE1040 Datasheet
53Kb / 4P
[Old version datasheet]   3 V, 10-BIT 42 MSPS, AREA CCD ANALOG FRONT-END
logo
National Semiconductor ...
LM9832 NSC-LM9832 Datasheet
337Kb / 42P
   LM9832 42-Bit Color, 1200dpi USB Image Scanner
LM9831 NSC-LM9831 Datasheet
320Kb / 41P
   LM9831 42-Bit Color, 1200dpi USB Image Scanner
logo
Texas Instruments
LM98725 TI1-LM98725_15 Datasheet
5Mb / 145P
[Old version datasheet]   3 Channel, 16-Bit, 81 MSPS Analog Front End
LM98722 TI1-LM98722_15 Datasheet
5Mb / 150P
[Old version datasheet]   Channel, 16-Bit, 45 MSPS Analog Front End
logo
Microchip Technology
MCP3901 MICROCHIP-MCP3901_10 Datasheet
1Mb / 60P
   Two-Channel Analog Front End
2010
MCP3901 MICROCHIP-MCP3901 Datasheet
1Mb / 60P
   Two Channel Analog Front End
2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com