công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

V-111-1C4 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Omron Electronics LLC

tên linh kiện V-111-1C4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Snap Action Switch
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OMRON [Omron Electronics LLC]
Trang chủ  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

V-111-1C4 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Omron Electronics LLC

  V-111-1C4 Datasheet HTML 1Page - Omron Electronics LLC V-111-1C4 Datasheet HTML 2Page - Omron Electronics LLC V-111-1C4 Datasheet HTML 3Page - Omron Electronics LLC V-111-1C4 Datasheet HTML 4Page - Omron Electronics LLC V-111-1C4 Datasheet HTML 5Page - Omron Electronics LLC V-111-1C4 Datasheet HTML 6Page - Omron Electronics LLC V-111-1C4 Datasheet HTML 7Page - Omron Electronics LLC V-111-1C4 Datasheet HTML 8Page - Omron Electronics LLC V-111-1C4 Datasheet HTML 9Page - Omron Electronics LLC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
124
Snap Action Switch
V
Thermosetting Case
Standard models - 15 A / 10 A
Note: 1. For SPST-NC and SPST-NO with levers consult Omron.
2. Not all combinations are available. Consult Omron regarding nomenclature combinations and part numbers not found in this datasheet.
Heat Resistant Models (Up to 150
°C) - 15 A / 10A
Note: 1. Add “G” to the part number in the appropriate location to obtain a 0.5 mm contact gap. Add “-K” to the part number in the appropriate
location to obtain 2.9 mm mounting holes. Add “C2” to the part number in the appropriate location to obtain versions with #187 quick-
connect terminals. Example: 1) V-15G1-1C25-T-K
2. Not all combinations are available. Consult Omron regarding nomenclature combinations and part numbers not found in this datasheet.
Common
terminal
position
Contact
form
Terminal style
Actuator
15 A
10 A
200 gf
200 gf
100 gf
Bottom
SPDT
A
V-15G-1A5-K
V-10G-1A5-K
V-10G-1A4-K
C2
V-15G-1C25-K
V-10G-1C25-K
V-10G-1C24-K
C
V-15G-1C5-K
SPST-NCA
V-15G-2A5-K
V-10G-2A5-K
V-10G-2A4-K
C2
V-15G-2C25-K
V-10G-2C25-K
V-10G-2C24-K
SPST-NOA
V-15G-3A5-K
V-10G-3A5-K
V-10G-3A4-K
C2
V-15G-3C25-K
V-10G-3C25-K
V-10G-3C24-K
C
V-15G-3C5-K
Side
SPDT
A
V-15G-4A5-K
V-10G-4A5-K
V-10G-4A4-K
SPST-NC
V-15G-5A5-K
V-10G-5A5-K
V-10G-5A4-K
SPST-NO
V-15G-6A5-K
V-10G-6A5-K
V-10G-6A4-K
Bottom
SPDT
A
V-15G1-1A5-K
V-10G1-1A5-K
V-10G1-1A4-K
C2
V-15G1-1C25-K
V-10G1-1C25-K
V-10G1-1C24-K
A
V-15G2-1A5-K
V-10G2-1A5-K
V-10G2-1A4-K
C2
V-15G2-1C25-K
V-10G2-1C25-K
V-10G2-1C24-K
A
V-15G3-1A5-K
V-10G3-1A5-K
V-10G3-1A4-K
C2
V-15G3-1C25-K
V-10G3-1C25-K
V-10G3-1C24-K
A
V-15G4-1A5-K
V-10G4-1A5-K
V-10G4-1A4-K
C2
V-15G4-1C25-K
V-10G4-1C25-K
V-10G4-1C24-K
A
V-15G5-1A5-K
V-10G5-1A5-K
V-10G5-1A4-K
C2
V-15G5-1C25-K
V-10G5-1C25-K
V-10G5-1C24-K
A
V-15G6-1A5-K
V-10G6-1A5-K
V-10G6-1A4-K
C2
V-15G6-1C25-K
V-10G6-1C24-K
Common
terminal
position
Contact
form
Terminal style
Actuator
15 A
10 A
200 gf
100 gf
Bottom
SPDT
Solder Terminals
(A)
V-15-1A5-T
V-10-1A4-T
V-151-1A5-T
V-101-1A4-T
V-152-1A5-T
V-102-1A4-T
V-153-1A5-T
V-103-1A4-T
V-154-1A5-T
V-104-1A4-T
V-155-1A5-T
V-105-1A4-T
V-156-1A5-T
V-106-1A4-T
Pin plunger
Short hinge lever
Hinge lever
Long hinge lever
Simulated roller lever
Short hinge roller lever
Hinge roller lever
Pin plunger
Short hinge lever
Hinge lever
Long hinge lever
Simulated roller lever
Short hinge roller lever
Hinge roller lever


Số phần tương tự - V-111-1C4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Omron Electronics LLC
V-111-1C4 OMRON-V-111-1C4 Datasheet
1Mb / 16P
   Snap Action Switch
V-111-1C4 OMRON-V-111-1C4 Datasheet
1Mb / 16P
   General Purpose Snap Action Switch
V-111-1C4 OMRON-V-111-1C4 Datasheet
1Mb / 16P
   General Purpose Snap Action Switch
V-111-1C4 OMRON-V-111-1C4 Datasheet
1Mb / 16P
   Snap Action Switch
More results

Mô tả tương tự - V-111-1C4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Omron Electronics LLC
V1141C4 OMRON-V1141C4 Datasheet
1Mb / 16P
   Snap Action Switch
logo
Highly Electric Co., Lt...
VS10N HIGHLY-VS10N Datasheet
947Kb / 3P
   SNAP ACTION SWITCH
logo
Omron Electronics LLC
SS5GL-13F OMRON-SS5GL-13F Datasheet
598Kb / 8P
   Snap Action Switch
SS-01-ED OMRON-SS-01-ED Datasheet
676Kb / 10P
   Snap Action Switch
A-20G OMRON-A-20G Datasheet
988Kb / 8P
   Snap Action Switch
logo
Highly Electric Co., Lt...
SRO HIGHLY-SRO Datasheet
7Mb / 4P
   SNAP ACTION SWITCH
Z15G HIGHLY-Z15G Datasheet
436Kb / 5P
   SNAP ACTION SWITCH
logo
Omron Electronics LLC
VX-5-1A2 OMRON-VX-5-1A2 Datasheet
681Kb / 8P
   Snap Action Switch
D2F OMRON-D2F Datasheet
703Kb / 8P
   Snap Action Switch
V15G1C25T OMRON-V15G1C25T Datasheet
1Mb / 16P
   Snap Action Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com