công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
FAR-F5CE-915M00-D238-V bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Fujitsu Component Limited. |
|
FAR-F5CE-915M00-D238-V bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Fujitsu Component Limited. |
10 / 49 page F5/F6 Series (K2 type) 10 13. EGSM (Rx) Low Loss type Part number : FAR-F5CE-942M50-K288 (Ta = −30 °C to +85 °C) Parameter Conditions Value Unit Remarks Min. Typ. Max. Insertion loss 925 MHz to 960 MHz 2.0 2.5 dB Ta = +25 °C ± 2 °C 2.7 dB Ta = −10 °C to +60 °C 3.0 dB Ta = −30 °C to +85 °C Inband ripple 925 MHz to 960 MHz 0.5 1.5 dB Absolute attenuation DC to 905 MHz 17 18 dB 905 MHz to 915 MHz 13 16 dB Ta = +25 °C ± 2 °C 8dB Ta = −10 °C to +60 °C 5dB Ta = −30 °C to +85 °C 980 MHz to 1000 MHz 13 20 dB 1000 MHz to 2000 MHz 20 22 dB Inband VSWR (Return loss) 925 MHz to 960 MHz (6.8) 2.2 (8.5) 2.7 ( ) (dB) |
Số phần tương tự - FAR-F5CE-915M00-D238-V |
|
Mô tả tương tự - FAR-F5CE-915M00-D238-V |