công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA-5592 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Protech Systems Co., Ltd.

tên linh kiện SA-5592
Giải thích chi tiết về linh kiện  Slim, Compact and High Performance Book Size PC
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PROTECHSYSTEMS [Protech Systems Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.protech.com.tw
Logo PROTECHSYSTEMS - Protech Systems Co., Ltd.

SA-5592 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Protech Systems Co., Ltd.

  SA-5592 Datasheet HTML 1Page - Protech Systems Co., Ltd. SA-5592 Datasheet HTML 2Page - Protech Systems Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SA-5592
Slim, Compact and High
Performance Book Size PC
Intel mobile i3 / i5 processors
(socket 988)
Intel® HM65 / QM67 chipset
Slim and compact size PC, only
62mm (2.44") high
Perfect and space critical
applications
One expansion slot (1 x PCI or 1 x
PCI-E)
Support 7 x USB port, 4 x COM port, 1 x
VGA and 1 x DVI-I
Features and Benefits:
BPC
BPC
Protech Systems Co., Ltd.
No. 24, Lane 365, Yang Goang Street, Nei Hu
District Taipei 114, Taiwan
TEL: +886-2-8751-1111 FAX: +886-2-8751-1199
E-mail: sales@protech.com.tw
http://www.protech.com.tw
Protech Japan Co., Ltd.
OSK Bldg, 6F, 6-25-14, Minami-ohi Shinagawa-ku,
Tokyo, 140-0013
TEL: +81-3-5753-8411 FAX: +81-3-3763-9282
E-mail: sam@protech-j.com
http://www.protech-j.com
Protech Technologies Inc.
950 Fee Ana St, Suite B Placentia, CA 92870
TEL: +1-714- 996-7200 FAX: +1-714- 996-7300
Sales: sales@protech-usa.net
http://www.protech-usa.net


Số phần tương tự - SA-5592

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Copal Electronics
SA-5000 COPAL-SA-5000 Datasheet
1Mb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
SA-5010A1E COPAL-SA-5010A1E Datasheet
1Mb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
SA-5010A1EW COPAL-SA-5010A1EW Datasheet
1Mb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
SA-5010A3E COPAL-SA-5010A3E Datasheet
1Mb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
SA-5010A3EW COPAL-SA-5010A3EW Datasheet
1Mb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
More results

Mô tả tương tự - SA-5592

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protech Systems Co., Lt...
BPC-8590 PROTECHSYSTEMS-BPC-8590 Datasheet
314Kb / 2P
   Slim and Compact Book Size PC
BPC-8580 PROTECHSYSTEMS-BPC-8580 Datasheet
851Kb / 2P
   Slim and Compact Book Size PC
BPC-8090 PROTECHSYSTEMS-BPC-8090 Datasheet
474Kb / 2P
   High Performance Core2 Duo Book Size PC
BPC-8960 PROTECHSYSTEMS-BPC-8960 Datasheet
327Kb / 2P
   Slim Dual Core Atom D525 Book Size PC
logo
International Rectifier
AHN12324 IRF-AHN12324 Datasheet
136Kb / 6P
   Slim and compact size
logo
Protech Systems Co., Lt...
BPC-8080 PROTECHSYSTEMS-BPC-8080 Datasheet
772Kb / 2P
   Leading and Optimized Performance Book Size POC
SA-5082 PROTECHSYSTEMS-SA-5082 Datasheet
499Kb / 2P
   Intel짰 Atom??D525 Book Size PC
SA-5852 PROTECHSYSTEMS-SA-5852 Datasheet
515Kb / 2P
   Intel짰 Atom??D2550 Book Size PC
BPC-8070 PROTECHSYSTEMS-BPC-8070 Datasheet
299Kb / 2P
   Socket 478 Pentium4 Book-size PC
SA-5897 PROTECHSYSTEMS-SA-5897 Datasheet
532Kb / 2P
   High Performance Desktop Intel짰 i3 / i5 / i7 processors Book PC
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com