công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SZP6SMB16AT3G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện SZP6SMB16AT3G
Giải thích chi tiết về linh kiện  600 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SZP6SMB16AT3G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  SZP6SMB16AT3G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SZP6SMB16AT3G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SZP6SMB16AT3G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SZP6SMB16AT3G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SZP6SMB16AT3G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor SZP6SMB16AT3G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor SZP6SMB16AT3G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
P6SMB6.8AT3G Series, SZP6SMB6.8AT3G Series
http://onsemi.com
4
NONREPETITIVE
PULSE WAVEFORM
SHOWN IN FIGURE 2
tP, PULSE WIDTH
1
10
100
0.1
ms1 ms10 ms
100
ms
1 ms
10 ms
0.1
Figure 1. Pulse Rating Curve
0
123
4
0
50
100
t, TIME (ms)
HALF VALUE -
IPP
2
PEAK VALUE - IPP
tr ≤ 10 ms
Figure 2. Pulse Waveform
TYPICAL PROTECTION CIRCUIT
Vin
VL
Zin
LOAD
Figure 3. Pulse Derating Curve
100
80
60
40
20
0
0
25
50
75
100
125
150
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
120
140
160
tP
PULSE WIDTH (tP) IS DEFINED AS
THAT POINT WHERE THE PEAK
CURRENT DECAYS TO 50% OF
IPP.
Figure 4. Typical Junction Capacitance vs.
Bias Voltage
P6SMB6.8AT3G
P6SMB18AT3G
P6SMB51AT3G
P6SMB200AT3G
BIAS VOLTAGE (VOLTS)
1
10
100
1000
10
100
1000
10,000
1
5
TJ = 25°C
f = 1 MHz


Số phần tương tự - SZP6SMB16AT3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
SZP6SMB16AT3G LITTELFUSE-SZP6SMB16AT3G Datasheet
652Kb / 7P
   Surface Mount > 600W Zener Transient Overvoltage Suppressors
Revised: GD. 01/08/21
More results

Mô tả tương tự - SZP6SMB16AT3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NS6A5.0AT3G ONSEMI-NS6A5.0AT3G Datasheet
104Kb / 4P
   600 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
November, 2008 ??Rev. 1
SZ1SMB28CAT3G ONSEMI-SZ1SMB28CAT3G Datasheet
143Kb / 7P
   600 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
February, 2012 ??Rev. 13
P6SMB200AT3G ONSEMI-P6SMB200AT3G Datasheet
168Kb / 7P
   600 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
February, 2012 ??Rev. 12
P6SMB15AT3G ONSEMI-P6SMB15AT3G Datasheet
168Kb / 7P
   600 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
February, 2012 ??Rev. 12
P6SMB6.8AT3 ONSEMI-P6SMB6.8AT3 Datasheet
59Kb / 8P
   600 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
May, 2001 ??Rev. 5
NS6A5.0AF-D ONSEMI-NS6A5.0AF-D Datasheet
100Kb / 4P
   600 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
September, 2011 ??Rev. 0
1SMB10CAT3G ONSEMI-1SMB10CAT3G Datasheet
162Kb / 7P
   600 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
February, 2012 ??Rev. 13
1SMB5.0AT3G ONSEMI-1SMB5.0AT3G Datasheet
163Kb / 7P
   600 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
February, 2012 ??Rev. 13
SZ1SMB28AT3G ONSEMI-SZ1SMB28AT3G Datasheet
163Kb / 7P
   600 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
February, 2012 ??Rev. 13
P6SMB11CAT3 ONSEMI-P6SMB11CAT3 Datasheet
71Kb / 6P
   600 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
July, 2006 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com