công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS3H100 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS3H100
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Schottky rectifier
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS3H100 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STPS3H100 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS3H100 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS3H100 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS3H100 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS3H100 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS3H100 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS3H100 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS3H100 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS3H100 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
Characteristics
STPS3H100
2/9
Doc ID 16776 Rev 1
1
Characteristics
To evaluate the conduction losses use the following equation:
P = 0.6 x IF(AV) + 0.027 IF
2
(RMS)
Table 2.
Absolute ratings (limiting values)
Symbol
Parameter
Value
Unit
VRRM
Repetitive peak reverse voltage
100
V
IF(AV)
Average forward current
SMB
TL = 115 °C δ = 0.5
3A
SMB flat
TL = 140 °C δ = 0.5
IFSM
Surge non repetitive forward current
tp =10 ms sinusoidal
75
A
PARM
Repetitive peak avalanche power
tp = 1 µs Tj = 25 °C
2400
W
Tstg
Storage temperature range
-65 to + 175
°C
Tj
Operating junction temperature (1)
175
°C
1.
condition to avoid thermal runaway for a diode on its own heatsink
dPtot
dTj
<
1
Rth(j-a)
Table 3.
Thermal resistance
Symbol
Parameter
Value
Unit
Rth(j-l)
Junction to lead
SMB
25
°C/W
SMB flat
15
Table 4.
Static electrical characteristics
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
IR
(1)
Reverse leakage current
Tj = 25 °C
VR = VRRM
--
1
µA
Tj = 125 °C
-
0.4
1
mA
VF
(2)
Forward voltage drop
Tj = 25 °C
IF = 3 A
-
-
0.84
V
Tj = 125 °C
-
0.63
0.68
Tj = 25 °C
IF = 6 A
-
-
0.92
Tj = 125 °C
-
0.71
0.76
1.
Pulse test: tp = 5 ms,
δ < 2%
2.
Pulse test: tp = 380 µs,
δ < 2%


Số phần tương tự - STPS3H100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS3H100 STMICROELECTRONICS-STPS3H100 Datasheet
113Kb / 9P
   Power Schottky rectifier
STPS3H100AF STMICROELECTRONICS-STPS3H100AF Datasheet
300Kb / 8P
   High voltage power Schottky rectifier
July 2016 Rev 1
STPS3H100UFN STMICROELECTRONICS-STPS3H100UFN Datasheet
204Kb / 9P
   100 V, 3 A Schottky rectifier
Rev 1 - January 2020
STPS3H100UFNY STMICROELECTRONICS-STPS3H100UFNY Datasheet
206Kb / 9P
   Automotive 100 V, 3 A power Schottky rectifier
Rev 1 - January 2020
More results

Mô tả tương tự - STPS3H100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS1645D STMICROELECTRONICS-STPS1645D Datasheet
47Kb / 4P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS1545CFP STMICROELECTRONICS-STPS1545CFP Datasheet
136Kb / 8P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
IXYS Corporation
DSS2X41-01A IXYS-DSS2X41-01A Datasheet
47Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X61-0045A IXYS-DSS2X61-0045A Datasheet
38Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
DSS2X101-02A IXYS-DSS2X101-02A Datasheet
48Kb / 2P
   Power Schottky Rectifier
logo
STMicroelectronics
STPS10L60C STMICROELECTRONICS-STPS10L60C Datasheet
122Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
STPS3045CT STMICROELECTRONICS-STPS3045CT_03 Datasheet
196Kb / 9P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS6045CP STMICROELECTRONICS-STPS6045CP_03 Datasheet
118Kb / 5P
   POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS30120C STMICROELECTRONICS-STPS30120C Datasheet
117Kb / 8P
   Power Schottky rectifier
STPS30M60S STMICROELECTRONICS-STPS30M60S Datasheet
178Kb / 9P
   Power Schottky rectifier
STPS2H100 STMICROELECTRONICS-STPS2H100_10 Datasheet
129Kb / 10P
   Power Schottky rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com