công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAJ11 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SMAJ11
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SMAJ11 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SMAJ11 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SMAJ11 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SMAJ11 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SMAJ11 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SMAJ11 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SMAJ11 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
SMAJ5.0 thru SMAJ188CA
Vishay General Semiconductor
Document Number: 88390
Revision: 29-Oct-08
For technical questions within your region, please contact one of the following:
PDD-Americas@vishay.com, PDD-Asia@vishay.com, PDD-Europe@vishay.com
www.vishay.com
5
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
Figure 5. Typical Transient Thermal Impedance
1
10
100
1000
0.001
0.01
0.1
1.0
10
100
1000
tp - Pulse Duration (s)
Figure 6. Maximum Non-Repetitive Forward Surge Current
Uni-Directional Only
10
1
5
50
100
10
50
100
200
Number of Cycles at 60 Hz
T
J = TJ max.
8.3 ms Single Half Sine-Wave
0.030 (0.76)
0.060 (1.52)
0.008 (0.203)
0.194 (4.93)
0.208 (5.28)
0.157 (3.99)
0.177 (4.50)
0.100 (2.54)
0.110 (2.79)
0.078 (1.98)
0.090 (2.29)
0.006 (0.152)
0.012 (0.305)
0.049 (1.25)
0.065 (1.65)
Cathode Band
0 (0)
DO-214AC (SMA)
Mounting Pad Layout
0.074 (1.88)
MAX.
0.208 (5.28)
REF.
0.066 (1.68)
MIN.
0.060 (1.52)
MIN.


Số phần tương tự - SMAJ11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMAJ11 JGD-SMAJ11 Datasheet
313Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
AiT Semiconductor Inc.
SMAJ11 AITSEMI-SMAJ11 Datasheet
341Kb / 8P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 400 WATT PEAK POWER
REV1.0
logo
Socay Electornics Co., ...
SMAJ11 SOCAY-SMAJ11 Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
List of Unclassifed Man...
SMAJ11 ETC2-SMAJ11 Datasheet
326Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressor
logo
RFE international
SMAJ11 RFE-SMAJ11 Datasheet
82Kb / 1P
   SURFACE MOUNT Transient Voltage Suppressor
More results

Mô tả tương tự - SMAJ11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
MSP3V3 VISHAY-MSP3V3_10 Datasheet
84Kb / 4P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 23-Apr-10
SM15T36CA-E3 VISHAY-SM15T36CA-E3 Datasheet
93Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-13
1.5SMC250A-E3 VISHAY-1.5SMC250A-E3 Datasheet
109Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 14-Dec-12
SMP3V3 VISHAY-SMP3V3_13 Datasheet
91Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 11-Dec-12
SMAJ18CA-E3 VISHAY-SMAJ18CA-E3 Datasheet
85Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 21-Sep-12
SMCJ64CA-E3 VISHAY-SMCJ64CA-E3 Datasheet
114Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 10-Dec-13
SM15T39A-E3 VISHAY-SM15T39A-E3 Datasheet
93Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-13
SM6T22CA-E3 VISHAY-SM6T22CA-E3 Datasheet
128Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-13
TGL41-6.8 VISHAY-TGL41-6.8 Datasheet
66Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
03-May-02
1.5SMC43CA VISHAY-1.5SMC43CA Datasheet
47Kb / 3P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
31-Jul-03
P4SMA440A-E3 VISHAY-P4SMA440A-E3 Datasheet
94Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com