công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM4T6V7AYCAY bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện SM4T6V7AYCAY
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive 400 W Transil
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SM4T6V7AYCAY bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  SM4T6V7AYCAY Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics SM4T6V7AYCAY Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SM4T6V7AYCAY Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SM4T6V7AYCAY Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SM4T6V7AYCAY Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SM4T6V7AYCAY Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SM4T6V7AYCAY Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SM4T6V7AYCAY Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SM4T6V7AYCAY Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
SM4TY
Characteristics
Doc ID 17862 Rev 3
5/12
Figure 11.
Peak forward voltage drop versus peak forward current (typical values)
Figure 9.
Thermal resistance junction to
ambient versus copper surface
under each lead
Figure 10.
Leakage current versus junction
temperature (typical values)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
R
(°C/W)
th(j-a)
S (cm²)
Cu
Printed circuit board FR4,
copper thickness = 35 µm
1.E-01
1.E+00
1.E+01
1.E+02
1.E+03
25
50
75
100
125
150
I (nA)
R
T (°C)
j
V= V
V10 V
RRM
RM
V= V
V
< 10 V
RRM
RM
1.0E-02
1.0E-01
1.0E+00
1.0E+01
1.0E+02
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
T = 125 °C
j
I (A)
FM
T = 25 °C
j
V
(V)
FM


Số phần tương tự - SM4T6V7AYCAY

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
SM4T6V7AY STMICROELECTRONICS-SM4T6V7AY Datasheet
237Kb / 12P
   Automotive 400 W Transil
SM4T6V7AY STMICROELECTRONICS-SM4T6V7AY Datasheet
237Kb / 12P
   Automotive 400 W Transil
SM4T6V7AY STMICROELECTRONICS-SM4T6V7AY Datasheet
642Kb / 14P
   Automotive 400 W TVS in SMA
Rev 5 - January 2022
More results

Mô tả tương tự - SM4T6V7AYCAY

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
SM4T28AY STMICROELECTRONICS-SM4T28AY Datasheet
237Kb / 12P
   Automotive 400 W Transil
SM4T68AY STMICROELECTRONICS-SM4T68AY Datasheet
237Kb / 12P
   Automotive 400 W Transil
SM4T6V7AY STMICROELECTRONICS-SM4T6V7AY Datasheet
237Kb / 12P
   Automotive 400 W Transil
SM4T18CAY STMICROELECTRONICS-SM4T18CAY Datasheet
237Kb / 12P
   Automotive 400 W Transil
SM15T39CAY STMICROELECTRONICS-SM15T39CAY Datasheet
227Kb / 12P
   Automotive 1500 W Transil
SM6T6V8CAY STMICROELECTRONICS-SM6T6V8CAY Datasheet
217Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T36CAY STMICROELECTRONICS-SM6T36CAY Datasheet
228Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T68CAY STMICROELECTRONICS-SM6T68CAY Datasheet
992Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T56CAY STMICROELECTRONICS-SM6T56CAY Datasheet
992Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T39CAY STMICROELECTRONICS-SM6T39CAY Datasheet
217Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com