công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB-586LF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Protech Systems Co., Ltd.

tên linh kiện LB-586LF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Intel짰 Atom??N270 CPU Embedded board
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PROTECHSYSTEMS [Protech Systems Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.protech.com.tw
Logo PROTECHSYSTEMS - Protech Systems Co., Ltd.

LB-586LF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Protech Systems Co., Ltd.

  LB-586LF Datasheet HTML 1Page - Protech Systems Co., Ltd. LB-586LF Datasheet HTML 2Page - Protech Systems Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Intel ® AtomTM N270 CPU Embedded board
LB-586LF
All of trademarks and brand names are the property of their owners. Trademark "Protech" is the property of Protech Systems Co., Ltd.
All information contained in this document is subject to change without any prior notice. This catalog is copyrighted in May 2012.
1
JVGA1
5
6
10
11
15
1
2
3
4
6
5
DIN1
1
MS1
1
KB1
JLAN1
1
2
9
10
11
12
13
14
JLAN2
1
2
9
10
11
12
13
14
1
5
4
8
JUSB1
1
3
4
2
JP13
JPWR1
2
1
3
4
CF1
1
JP2
2
5 6
LVDS1
1
29
30
2
1
INV1
JPANEL1
2
1
11
12
BZ1
JP10
2
1
9
10
1
JP9
1
6
5
9
10
15
14
18
JDO9M1
1
6
5
9
10
15
14
18
JDO9M2
1
JP6
JP7 9
10
2
1
1
SYS_FAN1
1
2
39
40
41
42
199
200
DIM1
1
JP15
1
5
JIRDA1
Battery
1
JP1
6
5
10
1
USB1
1
2
9
10
11
12
13
14
JLAN3
SATA1
1
7
SATA2
1
7
LPT1
26 13
14 1
1
6
5
10
COM5
1
6
5
10
COM6
PCI1
19
1
DIO1
20
2
AUDIO1
1
2
9
10
1
JP14
CPU Support
Intel® Atom™ N270 (1.6GHz) CPU on board
CPU Frequency
1.6GHz
Chipset
Intel® 945GSE + ICH7M (FSB: 533MHz)
DRAM
1 x 200-Pin DDR2 SO-DIMM, support DDR2
400/533 up to 2GB
BIOS
Phoenix-Award PnP BIOS Memory size 8 Mbit
Watchdog
1~255 secs Watchdog timer selectable
w / Reset / NMI
Power Supply
DC 12V in
Power Requirement +12V
Dimension
203mm x 146mm (7.99" x 5.75")
FCC / CE
SATA Interface
2 x S-ATA II connector
SSD
Expansion BUS
1 x PCI slot
Serial Port
6 ports, (2 pin-header / 2 x 2 COM port)
COM 1/2/5/6 for RS-232,
COM 3/4 for RS-232/422/485
Parallel Port
1 x Parallel port (SPP / EPP / ECP)
IrDA
1 x IrDA port; Supports v1.0 SIR protocol
Keyboard
2 x box-header (1 x 4 Pin), 1 x P/S2 mini DIN
LAN
3 ports, RJ45 on board
LAN 1, Realtek RTL8111DL, GbE;
LAN 2/3, Realtek RTL8103EL, 10/100 Ethernet
supports Wake-on-LAN on LAN 1 (ALL on board with
connect)
USB
4 x USB 2.0
Audio
Graphics
Build-in 945GSE on board
Supports CRT, LVDS
LCD Interface
18/36 bit LVDS, support UXGA (1600 x 1200)
Operation Temp.
0° ~ 60° C ( 32° ~ 140° F )
Storage Temp.
- 40° ~ 85° C ( - 40° ~ 185° F )
Humidity
Operation humidity 20 ~ 90%,
storage humidity 20 ~ 95%
Certificate
1 x compact flash slot
High Definition Audio; Realtek ALC888/ALC886
LB-586LF
5.25" board w/ Intel® Atom™ CPU /
VGA / LVDS / Audio / 3 x LAN (1 x
GbE, 2 x 10/100Mbps) / 6 COM
LB-586LF-E2G
5.25" board w/ Intel® Atom™ CPU /
VGA / LVDS / Audio / 2 x LAN (1 x
GbE, 1 x 10/100Mbps) / 4COM
Specifications


Số phần tương tự - LB-586LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Richco, Inc.
LB-5 RICHCO-LB-5 Datasheet
33Kb / 1P
   LOCKING BUTTON
logo
List of Unclassifed Man...
LB-500-100 ETC2-LB-500-100 Datasheet
109Kb / 1P
   TYPE LB: 170 through 600 Amperes
LB-500-100 ETC2-LB-500-100 Datasheet
109Kb / 1P
   170 through 600 Amperes
LB-500-50 ETC2-LB-500-50 Datasheet
109Kb / 1P
   TYPE LB: 170 through 600 Amperes
LB-500-50 ETC2-LB-500-50 Datasheet
109Kb / 1P
   170 through 600 Amperes
More results

Mô tả tương tự - LB-586LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
SOM-4461 ADVANTECH-SOM-4461 Datasheet
319Kb / 2P
   Intel짰 Atom??N270 ETX CPU Module
SOM-6761 ADVANTECH-SOM-6761 Datasheet
340Kb / 2P
   Intel짰 Atom??N270 COM-Micro CPU Module
SOM-4461A2 ADVANTECH-SOM-4461A2 Datasheet
1Mb / 4P
   Intel짰 Atom??Processor N270 ETX CPU Module
SOM-4461 ADVANTECH-SOM-4461_12 Datasheet
1Mb / 2P
   Intel짰 Atom??Processor N270 ETX CPU Module
SOM-5761 ADVANTECH-SOM-5761 Datasheet
991Kb / 2P
   Intel짰 Atom??N270 COM-Express CPU Module
EBPC-3500L-61SE ADVANTECH-EBPC-3500L-61SE_10 Datasheet
343Kb / 2P
   Ultra-compact Intel짰 Atom??N270 Embedded System
logo
Protech Systems Co., Lt...
COM-587LF PROTECHSYSTEMS-COM-587LF Datasheet
860Kb / 2P
   COM Express Intel짰 Atom??N270 CPU Module / Fanless
ISA-588LF PROTECHSYSTEMS-ISA-588LF Datasheet
756Kb / 2P
   Intel Atom N270 (1.6GHz) CPU on board
logo
Advantech Co., Ltd.
EBPC-3500L-61SE ADVANTECH-EBPC-3500L-61SE Datasheet
502Kb / 2P
   Ultra-compact Intel짰 Atom N270/AMD LX800 Embedded System
24-Mar-2009
logo
List of Unclassifed Man...
LEC-2050 ETC2-LEC-2050 Datasheet
375Kb / 2P
   Rugged Computer with Intel짰 Atom??N270
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com