công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM20242 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM20242
Giải thích chi tiết về linh kiện  36V, 2A PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM20242 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LM20242_14 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM20242_14 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM20242_14 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM20242_14 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM20242_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM20242_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM20242_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM20242_14 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM20242_14 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 28 page
background image
LM20242
www.ti.com
SNVS534D – OCTOBER 2007 – REVISED MAY 2008
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (continued)
Unless otherwise specified: TJ = 25°C, VVIN = 12V.
Oscillator Frequency vs. VIN
High-Side FET Resistance vs. Temperature
Load Transient Response
Low-Side FET Resistance vs. Temperature
Peak Current Limit vs. Temperature
Startup with CSS = 0
Copyright © 2007–2008, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: LM20242


Số phần tương tự - LM20242_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM20242MH NSC-LM20242MH Datasheet
465Kb / 20P
   36V, 2A PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
LM20242MH NSC-LM20242MH Datasheet
466Kb / 20P
   36V, 2A PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
LM20242MHE NSC-LM20242MHE Datasheet
465Kb / 20P
   36V, 2A PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
LM20242MHE NSC-LM20242MHE Datasheet
466Kb / 20P
   36V, 2A PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
LM20242MHX NSC-LM20242MHX Datasheet
465Kb / 20P
   36V, 2A PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM20242_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM20242 NSC-LM20242_08 Datasheet
466Kb / 20P
   36V, 2A PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
LM20242 NSC-LM20242 Datasheet
465Kb / 20P
   36V, 2A PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
LM20145 NSC-LM20145 Datasheet
692Kb / 22P
   5A, PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
LM20143 NSC-LM20143 Datasheet
703Kb / 20P
   3A, PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
LM20144 NSC-LM20144_08 Datasheet
835Kb / 20P
   4A, PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
LM20145 NSC-LM20145_08 Datasheet
692Kb / 22P
   5A, PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
LM20144 NSC-LM20144 Datasheet
835Kb / 20P
   4A, PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
logo
Texas Instruments
LM20143 TI1-LM20143_14 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   3A, PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
LM20144 TI1-LM20144_14 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   4A, PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM20333 NSC-LM20333 Datasheet
520Kb / 20P
   36V, 3A PowerWise짰 Synchronous Buck Regulator with Frequency Synchronization
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com