công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZT2222A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện PZT2222A
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN General Purpose Amplifier
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

PZT2222A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  PZT2222A Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor PZT2222A Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor PZT2222A Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor PZT2222A Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor PZT2222A Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
© 2010 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
PN2222A / MMBT2222A / PZT2222A Rev. A3
3
Typical Performance Characteristics
Figure 1. Typical Pulsed Current Gain
vs Collector Current
Figure 2. Collector-Emitter Saturation Voltage
vs Collector Current
Figure 3. Base-Emitter Saturation Voltage
vs Collector Current
Figure 4. Base-Emitter On Voltage
vs Collector Current
Figure 5. Collector Cutoff Current
vs Ambient Temperature
Figure 6. Emitter Transition and Output Capacitance
vs Reverse Bias Voltage
Typical Pulsed Current Gain
vs Collector Current
0.1
0.3
1
3
10
30
100
300
0
100
200
300
400
500
I - COLLECTOR CURRENT (mA)
C
125 °C
25 °C
- 40 °C
V
= 5V
CE
Collector-Emitter Saturation
Voltage vs Collector Current
1
10
100
500
0.1
0.2
0.3
0.4
I
- COLLECTOR CURRENT (mA)
25 캜
C
β = 10
125 캜
- 40 캜
°C
°C
°C
Base-Em itter Saturation
Voltage vs Collector Current
1
10
100
500
0.4
0.6
0.8
1
I
- COLLECTOR CURRENT (m A)
C
β = 10
25 캜
125 캜
- 40 캜
°C
°C
°C
IC
Base-Emitter ON Voltage vs
Collector Current
0.1
1
10
25
0.2
0.4
0.6
0.8
1
I
- COLLECTOR CURRENT (mA)
C
V
= 5V
CE
25 °C
125 °C
- 40 °C
IC
Collector-Cutoff Current
vs Ambient Temperature
25
50
75
100
125
150
0.1
1
10
100
500
T - AMBIENT TEMPERATURE ( C)
A
V
= 40V
CB
°
Emitter Transition and Output
Capacitance vs Reverse Bias Voltage
0.1
1
10
100
4
8
12
16
20
REVERSE BIAS VOLTAGE (V)
f = 1 MHz
C ob
C te


Số phần tương tự - PZT2222A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PZT2222A PHILIPS-PZT2222A Datasheet
46Kb / 8P
   NPN switching transistor
1999 Apr 14
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
PZT2222A HOTTECH-PZT2222A Datasheet
379Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Siemens Semiconductor G...
PZT2222A SIEMENS-PZT2222A Datasheet
126Kb / 6P
   NPN Silicon Switching Transistors
logo
ON Semiconductor
PZT2222A ONSEMI-PZT2222A Datasheet
113Kb / 5P
   NPN Silicon Planar Epitaxial Transistor
August, 2013 ??Rev. 9
logo
Fairchild Semiconductor
PZT2222A FAIRCHILD-PZT2222A Datasheet
113Kb / 6P
   NPN General Purpose Amplifier
More results

Mô tả tương tự - PZT2222A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
BCW33 FAIRCHILD-BCW33 Datasheet
85Kb / 5P
   NPN General Purpose Amplifier
BSR14 FAIRCHILD-BSR14 Datasheet
49Kb / 3P
   NPN General Purpose Amplifier
PN2484 FAIRCHILD-PN2484 Datasheet
39Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
PN3643 FAIRCHILD-PN3643 Datasheet
23Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
MPSW01 FAIRCHILD-MPSW01 Datasheet
140Kb / 5P
   NPN General Purpose Amplifier
logo
Unisonic Technologies
BC817 UTC-BC817 Datasheet
79Kb / 4P
   NPN GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
MPSA18 FAIRCHILD-MPSA18_01 Datasheet
296Kb / 7P
   NPN General Purpose Amplifier
2N3904 FAIRCHILD-2N3904 Datasheet
64Kb / 7P
   NPN General Purpose Amplifier
2N4124 FAIRCHILD-2N4124 Datasheet
93Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
2N4410 FAIRCHILD-2N4410 Datasheet
24Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
2N4953 FAIRCHILD-2N4953 Datasheet
24Kb / 2P
   NPN General Purpose Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com