công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Q14P1CZZRYG12E bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện Q14P1CZZRYG12E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Q-SERIES 14mm횠 Panel Mounting LED Indicator Product Specification
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

Q14P1CZZRYG12E bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  Q14P1CZZRYG12E Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers Q14P1CZZRYG12E Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers Q14P1CZZRYG12E Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
11
www.apem.com
Q-SERIES 14mmØ Panel Mounting LED Indicator
Technical Drawings
PROMINENT BEZEL
Note: The company reserves the right to change specifications without notice.
FLUSH BEZEL
CUSTOM ENGRAVING
Custom engraving available on flush bezel versions, contact APEM for further details.
SHORT BODY PINS
SHORT BODY PINS
WIRES
WIRES
PINS
PINS
SOLDER LUG/FASTONS
SOLDER LUG/FASTONS
SHORT BODY WIRES
SHORT BODY WIRES
±10
±10
±10
±10


Số phần tương tự - Q14P1CZZRYG12E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jauch Quartz Gmbh
Q14.0-JXG32P4-12-30/100 JAUCH-Q14.0-JXG32P4-12-30/100 Datasheet
122Kb / 2P
   SMD Quartz Crystal
Q14.0-JXG32P4-12-30/30 JAUCH-Q14.0-JXG32P4-12-30/30 Datasheet
122Kb / 2P
   SMD Quartz Crystal
Q14.0-JXG32P4-12-30/50 JAUCH-Q14.0-JXG32P4-12-30/50 Datasheet
122Kb / 2P
   SMD Quartz Crystal
Q14.0-MTF38-30-20 JAUCH-Q14.0-MTF38-30-20 Datasheet
99Kb / 1P
   Quartz Crystal
Q14.0-MTF38-30-30 JAUCH-Q14.0-MTF38-30-30 Datasheet
99Kb / 1P
   Quartz Crystal
More results

Mô tả tương tự - Q14P1CZZRYG12E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Marl International Limi...
307-303-2 MARL-307-303-2 Datasheet
320Kb / 3P
   PANEL INDICATOR LEDs - 횠4.8mm Mounting
318-530-04 MARL-318-530-04 Datasheet
164Kb / 3P
   PANEL INDICATOR LEDs - 횠6.35mm Mounting
411-501-21 MARL-411-501-21 Datasheet
326Kb / 4P
   PANEL INDICATOR LEDs - 횠8.0mm Mounting
528-501-04 MARL-528-501-04_16 Datasheet
255Kb / 2P
   PANEL INDICATOR LED
352-505-04 MARL-352-505-04 Datasheet
284Kb / 3P
   PANEL INDICATOR LEDs - 횠6.35mm Mounting
677-501-04 MARL-677-501-04_15 Datasheet
254Kb / 2P
   PANEL INDICATOR LED
319-505-21 MARL-319-505-21 Datasheet
372Kb / 4P
   PANEL INDICATOR LEDs - 횠6.35mm Mounting
699-501-63 MARL-699-501-63_14 Datasheet
266Kb / 2P
   PANEL INDICATOR LED
604-301-04 MARL-604-301-04_14 Datasheet
295Kb / 2P
   PANEL INDICATOR LED
537-501-63 MARL-537-501-63_14 Datasheet
256Kb / 2P
   PANEL INDICATOR LED
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com