công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FAR-F5CM-902M50-B263-W bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fujitsu Component Limited.

tên linh kiện FAR-F5CM-902M50-B263-W
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter (700 to 1000 MHz)
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
Trang chủ  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.

FAR-F5CM-902M50-B263-W bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fujitsu Component Limited.

Back Button FAR-F5CM-902M50-B263-W Datasheet HTML 2Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5CM-902M50-B263-W Datasheet HTML 3Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5CM-902M50-B263-W Datasheet HTML 4Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5CM-902M50-B263-W Datasheet HTML 5Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5CM-902M50-B263-W Datasheet HTML 6Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5CM-902M50-B263-W Datasheet HTML 7Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5CM-902M50-B263-W Datasheet HTML 8Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5CM-902M50-B263-W Datasheet HTML 9Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5CM-902M50-B263-W Datasheet HTML 10Page - Fujitsu Component Limited. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
F5CM Series (B2)
6
s
s
s
s TYPICAL CHARACTERISTICS
1.
GSM (Tx) 50 ohms Balanced IN/50 ohms Unbalanced OUT
Part number: FAR-F5CM-902M50-B263
2.
GSM (Rx) 50 ohms Unbalanced IN/50 ohms Balanced OUT
Part number: FAR-F5CM-947M50-B260
1
2
3
4
log
MAG
10 dB/
REF
0 dB
1
: −3.192 dB
0.890 000 000 GHz
2
: −2.773 dB
0.9150 GHz
3
: −29.56 dB
0.9350 GHz
4
: −34.57 dB
0.9500 GHz
FAR-F5CM-902M50-B263
CENTER
900 MHz
SPAN
300 MHz
3
4
log
MAG
10 dB/
REF
0 dB
0.890 000 000 GHz
FAR-F5CM-947M50-B260
CENTER
950 MHz
SPAN
300 MHz
1
: −58.133 dB
2
: −32.723 dB
0.9150 GHz
3
: −2.999 dB
0.9350 GHz
4
: −2.808 dB
0.9600 GHz
2
1


Số phần tương tự - FAR-F5CM-902M50-B263-W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
FAR-F5CE FUJITSU-FAR-F5CE Datasheet
515Kb / 49P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1700 MHz)
FAR-F5CE-820M00-D231 FUJITSU-FAR-F5CE-820M00-D231 Datasheet
198Kb / 19P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1000 MHz)
FAR-F5CE-820M00-D231-U FUJITSU-FAR-F5CE-820M00-D231-U Datasheet
198Kb / 19P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1000 MHz)
FAR-F5CE-820M00-D231-U FUJITSU-FAR-F5CE-820M00-D231-U Datasheet
515Kb / 49P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1700 MHz)
FAR-F5CE-820M00-D231-V FUJITSU-FAR-F5CE-820M00-D231-V Datasheet
198Kb / 19P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1000 MHz)
More results

Mô tả tương tự - FAR-F5CM-902M50-B263-W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
FAR-D5CC FUJITSU-FAR-D5CC Datasheet
127Kb / 15P
   SAW Duplexer (700 to 1000 MHz)
FAR-F5CE-D2 FUJITSU-FAR-F5CE-D2 Datasheet
198Kb / 19P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1000 MHz)
logo
OKI electronic componet...
MBF9042BB OKI-MBF9042BB Datasheet
97Kb / 11P
   SAW Antenna Duplexer (700 to 1000 MHz)
MBF9045BB OKI-MBF9045BB Datasheet
131Kb / 10P
   SAW Antenna Duplexer (700 to 1000 MHz)
MBF9045BC OKI-MBF9045BC Datasheet
122Kb / 11P
   SAW Antenna Duplexer (700 to 1000 MHz)
MBF9046BC OKI-MBF9046BC Datasheet
145Kb / 11P
   SAW Antenna Duplexer (700 to 1000 MHz)
logo
Fujitsu Component Limit...
FAR-F5CH FUJITSU-FAR-F5CH Datasheet
441Kb / 39P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1000 MHz)
logo
OKI electronic componet...
MBF9041BB OKI-MBF9041BB Datasheet
84Kb / 11P
   SAW Antenna Duplexer (700 to 1000 MHz)
logo
Analog Devices
ADL5605 AD-ADL5605 Datasheet
500Kb / 20P
   700 MHz to 1000 MHz
REV. 0
logo
Fujitsu Component Limit...
FAR-G5CN FUJITSU-FAR-G5CN Datasheet
494Kb / 39P
   SAW Dual Filter (700 to 2000 MHz)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com