công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM25010 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM25010
Giải thích chi tiết về linh kiện  42V, 1.0A Step-Down Switching Regulator
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM25010 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  LM25010_14 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM25010_14 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM25010_14 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM25010_14 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM25010_14 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM25010_14 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM25010_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM25010_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM25010_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 27 page
background image
LM25010
www.ti.com
SNVS419C – DECEMBER 2005 – REVISED DECEMBER 2008
Electrical Charateristics (continued)
Specifications with standard type are for TJ = 25°C only; limits in boldface type apply over the full Operating Junction
Temperature (TJ) range. Minimum and Maximum limits are guaranteed through test, design, or statistical correlation. Typical
values represent the most likely parametric norm at TJ = 25°C, and are provided for reference purposes only. Unless
otherwise stated the following conditions apply: VIN = 24V, RON = 200kΩ. See
(1).
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Units
θJC
Junction to Case
SDC Package
5.2
°C/W
MXA Package
5.2
Copyright © 2005–2008, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
5
Product Folder Links: LM25010


Số phần tương tự - LM25010_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM25010Q1MH NSC-LM25010Q1MH Datasheet
402Kb / 18P
   42V, 1.0A Step-Down Switching Regulator
logo
Texas Instruments
LM25010Q1MH/NOPB TI1-LM25010Q1MH/NOPB Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   42-V, 1-A Step-Down Switching Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM25010Q1MHX NSC-LM25010Q1MHX Datasheet
402Kb / 18P
   42V, 1.0A Step-Down Switching Regulator
logo
Texas Instruments
LM25010Q1MHX/NOPB TI1-LM25010Q1MHX/NOPB Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   42-V, 1-A Step-Down Switching Regulator
LM25010 TI-LM25010_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   LM25010/LM25010Q 42V, 1.0A Step-Down Switching Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM25010_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM25010 NSC-LM25010_08 Datasheet
402Kb / 18P
   42V, 1.0A Step-Down Switching Regulator
LM25010 NSC-LM25010 Datasheet
772Kb / 17P
   42V, 1.0A Step-Down Switching Regulator
logo
Texas Instruments
LM25010 TI-LM25010_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   LM25010/LM25010Q 42V, 1.0A Step-Down Switching Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM25007 NSC-LM25007_08 Datasheet
282Kb / 12P
   42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM25005 NSC-LM25005 Datasheet
760Kb / 21P
   42V, 2.5A STEP-DOWN SWITCHING REGULATOR
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC2575 TELCOM-TC2575 Datasheet
168Kb / 25P
   1.0A Step-Down Switching Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM25007 NSC-LM25007 Datasheet
617Kb / 12P
   42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
logo
Texas Instruments
LM25007 TI1-LM25007_14 Datasheet
933Kb / 17P
[Old version datasheet]   42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM25005 NSC-LM25005_06 Datasheet
414Kb / 22P
   42V, 2.5A Step-Down Switching Regulator
logo
Texas Instruments
LM25007 TI-LM25007_15 Datasheet
956Kb / 20P
[Old version datasheet]   LM25007 42V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com