công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4951A bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM4951A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wide Voltage Range 1.8 Watt Audio Amplifier With Short Circuit Protection
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM4951A bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM4951A_14 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM4951A_14 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM4951A_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM4951A_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM4951A_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM4951A_14 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM4951A_14 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM4951A_14 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM4951A_14 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
20
20k
FREQUENCY (Hz)
1P
50P
10k
1k
2k
5k
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
40P
30P
20P
10P
50 100 200 500
20
20k
FREQUENCY (Hz)
50P
100P
150P
10k
1k
2k
5k
50 100 200 500
62P
75P
85P
90P
120P
52P
55P
65P
72P
95P
82P
20
20k
FREQUENCY (Hz)
1P
50P
10k
1k
2k
5k
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
40P
30P
20P
10P
50 100 200 500
20
20k
FREQUENCY (Hz)
50P
100P
150P
10k
1k
2k
5k
50 100 200 500
62P
75P
85P
90P
120P
52P
55P
65P
72P
95P
82P
20
20k
FREQUENCY (Hz)
1P
50P
10k
1k
2k
5k
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
40P
30P
20P
10P
50 100 200 500
20
20k
FREQUENCY (Hz)
50P
100P
150P
10k
1k
2k
5k
50 100 200 500
62P
75P
85P
90P
120P
52P
55P
65P
72P
95P
82P
LM4951A
www.ti.com
SNAS453B – AUGUST 2008 – REVISED SEPTEMBER 2008
Typical Performance Characteristics (continued)
Noise Floor
Noise Floor
VDD = 3.3V, AV = 6dB, Ri = Rf = 20kΩ
VDD = 3V, AV = 26dB, Ri = 20kΩ, Rf = 200kΩ
BW < 80kHz, A-weighted
BW < 80kHz, A-weighted
Figure 21.
Figure 22.
Noise Floor
Noise Floor
VDD = 5V, AV = 6dB, Ri = Rf = 20kΩ
VDD = 5V, AV = 26dB, Ri = 20kΩ, Rf = 200kΩ
BW < 80kHz, A-weighted
BW < 80kHz, A-weighted
Figure 23.
Figure 24.
Noise Floor
Noise Floor
VDD = 7.5V, AV = 6dB, Ri = Rf = 20kΩ
VDD = 7.5V, AV = 26dB, Ri = 20kΩ, Rf = 200kΩ
BW < 80kHz, A-weighted
BW < 80kHz, A-weighted
Figure 25.
Figure 26.
Copyright © 2008, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LM4951A


Số phần tương tự - LM4951A_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4951ASD NSC-LM4951ASD Datasheet
1Mb / 20P
   Wide Voltage Range 1.8 Watt Audio Amplifier With Short Circuit Protection
LM4951ASDX NSC-LM4951ASDX Datasheet
1Mb / 20P
   Wide Voltage Range 1.8 Watt Audio Amplifier With Short Circuit Protection
More results

Mô tả tương tự - LM4951A_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4951A NSC-LM4951A Datasheet
1Mb / 20P
   Wide Voltage Range 1.8 Watt Audio Amplifier With Short Circuit Protection
logo
Texas Instruments
LM4951 TI1-LM4951 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   Wide Voltage Range 1.8 Watt Audio Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LM4951 NSC-LM4951 Datasheet
1Mb / 18P
   Wide Voltage Range 1.8 Watt Audio Amplifier
logo
Texas Instruments
LM4951SD TI-LM4951SD Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM4951 Wide Voltage Range 1.8 Watt Audio Amplifier
logo
Unisonic Technologies
PA4894 UTC-PA4894_15 Datasheet
494Kb / 11P
   1.8 WATT DIFFERENTIAL AUDIO POWER AMPLIFIER
PA4894 UTC-PA4894 Datasheet
494Kb / 11P
   1.8 WATT DIFFERENTIAL AUDIO POWER AMPLIFIER WITH SELECTABLE SHUTDOWN
logo
ON Semiconductor
NCP4894 ONSEMI-NCP4894 Datasheet
164Kb / 18P
   1.8 Watt Differential Audio Power Amplifier with Selectable Shutdown
November, 2005 ??Rev. 8
NCP4894 ONSEMI-NCP4894_07 Datasheet
171Kb / 19P
   1.8 Watt Differential Audio Power Amplifier with Selectable Shutdown
January, 2007 ??Rev. 9
logo
NTE Electronics
NTE1516 NTE-NTE1516 Datasheet
81Kb / 3P
   Integrated Circuit Audio Power Amp, 1.8 Watt
logo
Fangtek Ltd.
FT2010 FANGTEK-FT2010 Datasheet
759Kb / 18P
   3W Class-D Audio Power Amplifier with Auto-Recovering Short-Circuit Protection
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com