công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FAR-F5CH-897M50-L2KL bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fujitsu Component Limited.

tên linh kiện FAR-F5CH-897M50-L2KL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Piezoelectric SAW BPF (700 to 1000 MHz)
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
Trang chủ  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.

FAR-F5CH-897M50-L2KL bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fujitsu Component Limited.

  FAR-F5CH-897M50-L2KL Datasheet HTML 1Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5CH-897M50-L2KL Datasheet HTML 2Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5CH-897M50-L2KL Datasheet HTML 3Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5CH-897M50-L2KL Datasheet HTML 4Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5CH-897M50-L2KL Datasheet HTML 5Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5CH-897M50-L2KL Datasheet HTML 6Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5CH-897M50-L2KL Datasheet HTML 7Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5CH-897M50-L2KL Datasheet HTML 8Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5CH-897M50-L2KL Datasheet HTML 9Page - Fujitsu Component Limited. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 39 page
background image
3
F5CH Series (L2 type)
s STANDARD FREQUENCIES
System
Center freq.
(MHz)
BW
(MHz)
Part
Symbol
Part number
Remarks
AMPS/ADC
Tx
836.5
25
AL
FAR-F5CH-836M50-L2AL
AW
FAR-F5CH-836M50-L2AW
High Att. type
Rx
881.5
25
AM
FAR-F5CH-881M50-L2AM
AV
FAR-F5CH-881M50-L2AV
High Att. type
ETACS
Tx
888.5
33
CL
FAR-F5CH-888M50-L2CL
CW
FAR-F5CH-888M50-L2CW
High Att. type
Rx
933.5
33
CM
FAR-F5CH-933M50-L2CM
NTACS
Tx
911.5
27
DL
FAR-F5CH-911M50-L2DL
Rx
856.5
27
DM
FAR-F5CH-856M50-L2DM
GSM/NMT
Tx
902.5
25
EW
FAR-F5CH-902M50-L2EW
High Att. type
Rx
947.5
25
EM
FAR-F5CH-947M50-L2EM
EV
FAR-F5CH-947M50-L2EV
High Att. type
EGSM
Tx
897.5
35
KL
FAR-F5CH-897M50-L2KL
Rx
942.5
35
KM
FAR-F5CH-942M50-L2KM
KV
FAR-F5CH-942M50-L2KV
High Att. type
PDC800
Tx
950.0
20
FW
FAR-F5CH-950M00-L2FW
High Att. type
Rx
820.0
20
FM
FAR-F5CH-820M00-L2FM
FV
FAR-F5CH-820M00-L2FV
High Att. type
DUAL BAND
PDC800
Tx
941.5
33
MD
FAR-F5CH-940M50-L2MD
High Att. type
ISM900
915.0
26
JW
FAR-F5CH-915M00-L2JW
High Att. type
N-PCS (2WAY
PAGER)
Rx
935.0
12
LA
FAR-F5CH-935M00-L2LA


Số phần tương tự - FAR-F5CH-897M50-L2KL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
FAR-F5CE FUJITSU-FAR-F5CE Datasheet
515Kb / 49P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1700 MHz)
FAR-F5CE-820M00-D231 FUJITSU-FAR-F5CE-820M00-D231 Datasheet
198Kb / 19P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1000 MHz)
FAR-F5CE-820M00-D231-U FUJITSU-FAR-F5CE-820M00-D231-U Datasheet
198Kb / 19P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1000 MHz)
FAR-F5CE-820M00-D231-U FUJITSU-FAR-F5CE-820M00-D231-U Datasheet
515Kb / 49P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1700 MHz)
FAR-F5CE-820M00-D231-V FUJITSU-FAR-F5CE-820M00-D231-V Datasheet
198Kb / 19P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1000 MHz)
More results

Mô tả tương tự - FAR-F5CH-897M50-L2KL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
FAR-F5CE-D2 FUJITSU-FAR-F5CE-D2 Datasheet
198Kb / 19P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1000 MHz)
FAR-F5CE FUJITSU-FAR-F5CE Datasheet
515Kb / 49P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1700 MHz)
FAR-F6CE FUJITSU-FAR-F6CE Datasheet
428Kb / 39P
   Piezoelectric SAW BPF (1000 to 2500 MHz)
FAR-F5CP FUJITSU-FAR-F5CP Datasheet
230Kb / 18P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1700MHz)
FAR-F5CM FUJITSU-FAR-F5CM Datasheet
128Kb / 15P
   SAW Filter (700 to 1000 MHz)
FAR-D5CC FUJITSU-FAR-D5CC Datasheet
127Kb / 15P
   SAW Duplexer (700 to 1000 MHz)
logo
OKI electronic componet...
MBF9042BB OKI-MBF9042BB Datasheet
97Kb / 11P
   SAW Antenna Duplexer (700 to 1000 MHz)
MBF9045BB OKI-MBF9045BB Datasheet
131Kb / 10P
   SAW Antenna Duplexer (700 to 1000 MHz)
MBF9045BC OKI-MBF9045BC Datasheet
122Kb / 11P
   SAW Antenna Duplexer (700 to 1000 MHz)
MBF9046BC OKI-MBF9046BC Datasheet
145Kb / 11P
   SAW Antenna Duplexer (700 to 1000 MHz)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com