công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM5576 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM5576
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIMPLE SWITCHER짰 75V, 3A Step-Down Switching Regulator
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM5576 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LM5576_13 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM5576_13 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM5576_13 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM5576_13 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM5576_13 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM5576_13 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM5576_13 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM5576_13 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM5576_13 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 30 page
background image
0
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
10
VIN (V)
Ramp Up
Ramp Down
10k
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-135
-90
-45
0
45
90
135
180
225
GAIN
PHASE
TEMPERATURE (
oC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
0
4
16
20
24
ICC (mA)
0
2
4
6
8
8
12
TEMPERATURE (
oC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
0.990
0.995
1.000
1.005
1.010
RT (k:)
1
10
100
1000
10
100
1000
LM5576, LM5576-Q1
SNVS447I – JANUARY 2007 – REVISED APRIL 2013
www.ti.com
Typical Performance Characteristics
Oscillator Frequency vs Temperature
Oscillator Frequency vs RT
FOSC = 200kHz
Figure 2.
Figure 3.
VCC vs ICC
Soft Start Current vs Temperature
VIN = 12V
Figure 4.
Figure 5.
VCC vs VIN
Error Amplifier Gain/Phase
RL = 7kΩ
AVCL = 101
Figure 6.
Figure 7.
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM5576 LM5576-Q1


Số phần tương tự - LM5576_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM5576 TI-LM5576_15 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   LM5576/-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 75 V, 3 A Step-Down Switching Regulator
LM5576 TI1-LM5576_17 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 75 V, 3 A Step-Down Switching Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM5576_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM5576Q0 TI1-LM5576Q0 Datasheet
972Kb / 27P
[Old version datasheet]   LM5576Q0 SIMPLE SWITCHER짰 75V, 3A Step-Down Switching Regulator
LM5575 TI1-LM5575_14 Datasheet
993Kb / 28P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 75V, 1.5A Step-Down Switching Regulator
LM5574 TI1-LM5574_14 Datasheet
911Kb / 28P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 75V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM25576_0703 NSC-LM25576_0703 Datasheet
434Kb / 24P
   SIMPLE SWITCHER짰 42V, 3A Step-Down Switching Regulator
LM5576 NSC-LM5576_09 Datasheet
465Kb / 24P
   SIMPLE SWITCHER 75V, 3A Step-Down Switching Regulator
logo
Texas Instruments
LM5575 TI1-LM5575 Datasheet
995Kb / 28P
[Old version datasheet]   LM5575/LM5575Q SIMPLE SWITCHER짰 75V, 1.5A Step-Down Switching Regulator
LM2576S-5.0-NOPB TI1-LM2576S-5.0-NOPB Datasheet
3Mb / 37P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 3A Step-Down Voltage Regulator
LM5574 TI1-LM5574 Datasheet
966Kb / 29P
[Old version datasheet]   LM5574/LM5574-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 75V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM5574MT TI-LM5574MT Datasheet
881Kb / 28P
[Old version datasheet]   LM5574/LM5574-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 75V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
LM5574 TI-LM5574_15 Datasheet
915Kb / 29P
[Old version datasheet]   LM5574/LM5574-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 75V, 0.5A Step-Down Switching Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com