công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BU2527AF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Savantic, Inc. |
|
BU2527AF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Savantic, Inc. |
2 / 3 page SavantIC Semiconductor Product Specification 2 Silicon NPN Power Transistors BU2527AF CHARACTERISTICS Tj=25 unless otherwise specified SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP. MAX UNIT VCEO(SUS) Collector-emitter sustaining voltage IC=100mA ;IB=0,L=25mH 800 V V(BR)EBO Emitter-base breakdown voltage IE=1mA ;IC=0 7.5 V VCEsat Collector-emitter saturation voltage IC=6A ;IB=1.2A 5.0 V VBEsat Base-emitter saturation voltage IC=6A ;IB=1.2A 1.3 V ICES Collector cut-off current VCE=BVCES; VBE=0 Tj=125 0.25 2.0 mA IEBO Emitter cut-off current VEB=7.5V; IC=0 0.25 mA hFE-1 DC current gain IC=1A ; VCE=5V 10 hFE-2 DC current gain IC=6A ; VCE=5V 5 9 CC Collector capacitance VCB=10V;IE=0; f=1.0MHz 145 pF |
Số phần tương tự - BU2527AF |
|
Mô tả tương tự - BU2527AF |