công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMZ14201 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LMZ14201
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMZ14201 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LMZ14201 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMZ14201 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMZ14201 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMZ14201 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMZ14201 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMZ14201 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMZ14201 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMZ14201 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LMZ14201 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
0
10
20
30
40
50
INPUT VOLTAGE (V)
85°C
SHORT CIRCUIT
ONSET
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
0
10
20
30
40
50
INPUT VOLTAGE (V)
25°C
SHORT CIRCUIT
ONSET
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
0
5
10
15
20
25
INPUT VOLTAGE (V)
25°C
SHORT CIRCUIT
ONSET
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
50
60
70
80
90
100
110
120
AMBIENT TEMPERATURE (C)
36VIN
6VIN
24VIN
12VIN
VOUT = 3.3V
ÆJA = 19°C/W
20 mV/Div
200 Ps/Div
0.5 A/Div
LMZ14201
www.ti.com
SNVS649D – JANUARY 2010 – REVISED JUNE 2011
Typical Performance Characteristics (continued)
Unless otherwise specified, the following conditions apply: VIN = 24V; Cin = 10uF X7R Ceramic; CO = 100uF X7R Ceramic;
Tambient = 25 C for efficiency curves and waveforms.
Output Ripple
Transient Response
24VIN 3.3VO 1A, BW = 200 MHz
24VIN 3.3VO 0.5A to 1A Step
Thermal Derating VOUT = 3.3V
Current Limit 1.8VOUT@ 25°C
Current Limit 3.3VOUT@ 25°C
Current Limit 3.3VOUT@ 85°C
Copyright © 2010–2011, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LMZ14201


Số phần tương tự - LMZ14201

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMZ14201 NSC-LMZ14201 Datasheet
1Mb / 18P
   1A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
LMZ14201 NSC-LMZ14201 Datasheet
1Mb / 18P
   1A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
LMZ14201 NSC-LMZ14201 Datasheet
1Mb / 18P
   1A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
LMZ14201 NSC-LMZ14201 Datasheet
1Mb / 18P
   1A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
logo
Texas Instruments
LMZ14201 TI-LMZ14201 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 6V to 42V, 1A Power Module in Leaded SMT-TO Package
More results

Mô tả tương tự - LMZ14201

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMZ14201 NSC-LMZ14201_11 Datasheet
1Mb / 18P
   1A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
LMZ14201 NSC-LMZ14201 Datasheet
1Mb / 18P
   1A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
LMZ14201 NSC-LMZ14201_1 Datasheet
1Mb / 18P
   1A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
logo
Texas Instruments
LMZ14201 TI-LMZ14201_13 Datasheet
2Mb / 26P
[Old version datasheet]   LMZ14201 1A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
logo
National Semiconductor ...
LMZ14202 NSC-LMZ14202_1 Datasheet
1Mb / 18P
   2A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
LMZ14202 NSC-LMZ14202_11 Datasheet
1Mb / 18P
   2A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
LMZ14202 NSC-LMZ14202 Datasheet
1Mb / 18P
   2A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
LMZ14203 NSC-LMZ14203_11 Datasheet
1Mb / 18P
   3A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
logo
Texas Instruments
LMZ14203 TI-LMZ14203_13 Datasheet
2Mb / 25P
[Old version datasheet]   LMZ14203 3A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
logo
National Semiconductor ...
LMZ12001 NSC-LMZ12001 Datasheet
1Mb / 18P
   1A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 20V Maximum Input Voltage
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com