công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BDW84C bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Savantic, Inc. |
|
BDW84C bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Savantic, Inc. |
1 / 3 page SavantIC Semiconductor Product Specification Silicon PNP Power Transistors BDW84/84A/84B/84C/84D DESCRIPTION ·With TO-3PN package ·Complement to type BDW83/83A/83B/83C/83D ·DARLINGTON ·High DC current gain APPLICATIONS ·For use in power linear and switching applications. PINNING PIN DESCRIPTION 1 Base 2 Collector;connected to mounting base 3 Emitter Absolute maximum ratings(Tc=25 ) SYMBOL PARAMETER CONDITIONS VALUE UNIT BDW84 -45 BDW84A -60 BDW84B -80 BDW84C -100 VCBO Collector-base voltage BDW84D Open emitter -120 V BDW84 -45 BDW84A -60 BDW84B -80 BDW84C -100 VCEO Collector-emitter voltage BDW84D Open base -120 V VEBO Emitter-base voltage Open collector -5 V IC Collector current -15 A IB Base current -0.5 A TC=25 150 PC Collector power dissipation Ta=25 3.5 W Tj Junction temperature 150 Tstg Storage temperature -65~150 Fig.1 simplified outline (TO-3PN) and symbol |
Số phần tương tự - BDW84C |
|
Mô tả tương tự - BDW84C |