công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2743 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM2743
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM2743 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM2743_14 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM2743_14 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM2743_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM2743_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM2743_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM2743_14 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM2743_14 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM2743_14 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM2743_14 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 37 page
background image
EA
PWM
ILIM
40 PA
10 PA
SYNCHRONOUS
DRIVER LOGIC
OV
UV
10 Ps
DELAY
0.71V
0.434V
SHUT DOWN
LOGIC
UVLO
SD
VCC
SGND
FB
EAO
BOOT
HG
LG
ISEN
PWGD
SS/TRACK
PGND
90 PA
SSDONE
Soft-Start
Comparator
+ Logic
+
-
+
-
VREF = 0.6V
REF
PWM LOGIC
CLOCK &
RAMP
FREQ
PGND
1VPP
100 mV/div
100 Ps/DIV
5V/div
VOUT
VIN
100mV/div
100 Ps/DIV
5V/div
VIN
VOUT
LM2743
www.ti.com
SNVS276F – MAY 2004 – REVISED JANUARY 2012
Typical Performance Characteristics (continued)
Line Transient Response (VIN = 3V to 9V)
Line Transient Response (VIN = 9V to 3V)
VCC = 3.3V, VOUT = 1.2V
VCC = 3.3V, VOUT = 1.2V
IOUT = 2A, fSW = 300 kHz
IOUT = 2A, fSW = 300 kHz
BLOCK DIAGRAM
Copyright © 2004–2012, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LM2743


Số phần tương tự - LM2743_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM2743 TI-LM2743_15 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   LM2743 Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller
More results

Mô tả tương tự - LM2743_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2746 NSC-LM2746 Datasheet
1Mb / 24P
   Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller
logo
Texas Instruments
LM2743 TI-LM2743_15 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   LM2743 Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller
LM2743MTCX TI-LM2743MTCX Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   LM2743 Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller
LM2743 TI1-LM2743 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   LM2743 Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller
LM2744 TI1-LM2744 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller with External Reference
LM2744 TI-LM2744_15 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller with External Reference
logo
National Semiconductor ...
LM2744 NSC-LM2744 Datasheet
663Kb / 22P
   Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller with External Reference
logo
Winbond
W83321S WINBOND-W83321S Datasheet
795Kb / 18P
   N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller
logo
Nuvoton Technology Corp...
W83320G NUVOTON-W83320G Datasheet
422Kb / 20P
   N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller
logo
Winbond
W83320S WINBOND-W83320S Datasheet
506Kb / 18P
   N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com