công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4051B bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CD4051B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Data sheet acquired from Harris Semiconductor
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD4051B bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button CD4051B Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD4051B Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD4051B Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CD4051B Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CD4051B Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CD4051B Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments CD4051B Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments CD4051B Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments CD4051B Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
11
FIGURE 17. QUIESCENT DEVICE CURRENT
FIGURE 18. CHANNEL ON RESISTANCE MEASUREMENT
CIRCUIT
FIGURE 19. INPUT CURRENT
FIGURE 20. FEEDTHROUGH (ALL TYPES)
FIGURE 21. CROSSTALK BETWEEN ANY TWO CHANNELS
(ALL TYPES)
FIGURE 22. CROSSTALK BETWEEN DUALS OR TRIPLETS (CD4052B, CD4053B)
Test Circuits and Waveforms (Continued)
CD4051
CD4053
Ι
1
2
3
4
5
6
7
89
10
11
12
13
14
15
16
CD4052
Ι
1
2
3
4
5
6
7
89
10
11
12
13
14
15
16
VDD
VDD
X-Y
PLOTTER
X
Y
1k
RANGE
TG
“ON”
KEITHLEY
160 DIGITAL
MULTIMETER
H.P.
MOSELEY
7030A
VSS
VDD
10k
VDD
Ι
VDD
VSS
CD4051
CD4053
VSS
NOTE: Measure inputs sequentially,
to both VDD and VSS connect all
unused inputs to either VDD or VSS.
1
2
3
4
5
6
7
89
10
11
12
13
14
15
16
VDD
Ι
VDD
VSS
CD4052
VSS
NOTE: Measure inputs sequentially,
to both VDD and VSS connect all
unused inputs to either VDD or VSS.
1
2
3
4
5
6
7
89
10
11
12
13
14
15
16
RF
VM
VDD
OFF
CHANNEL
6
7
8
1K
5VP-P
OFF
CHANNEL
RL
COMMON
ON
CHANNEL
RL
RF
VM
ON
CHANNEL
RL
5VP-P
OFF
CHANNEL
RL
RF
VM
5VP-P
RF
VM
ON OR OFF
CHANNEL IN Y
RL
RL
ON OR OFF
CHANNEL IN X
CD4051B, CD4052B, CD4053B


Số phần tương tự - CD4051B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4051B TI-CD4051B Datasheet
430Kb / 20P
[Old version datasheet]   CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion
logo
Harris Corporation
CD4051B HARRIS-CD4051B Datasheet
146Kb / 15P
   CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion
logo
Texas Instruments
CD4051B TI-CD4051B Datasheet
683Kb / 25P
[Old version datasheet]   CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion
CD4051B TI1-CD4051B Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
CD4051B TI-CD4051B Datasheet
1Mb / 48P
[Old version datasheet]   CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer or Demultiplexer With Logic-Level Conversion
REVISED MARCH 2023
More results

Mô tả tương tự - CD4051B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
CS402 FUJITSU-CS402 Datasheet
83Kb / 8P
   FUJITSU SEMICONDUCTOR DATA SHEET
MB85R4002A FUJITSU-MB85R4002A Datasheet
307Kb / 28P
   FUJITSU SEMICONDUCTOR DATA SHEET
logo
KEC(Korea Electronics)
KGT15N120KDA KEC-KGT15N120KDA Datasheet
1Mb / 8P
   SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
KGT25N120KDA KEC-KGT25N120KDA Datasheet
567Kb / 8P
   SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
KGH15N120NDA KEC-KGH15N120NDA Datasheet
64Kb / 6P
   SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
logo
Leshan Radio Company
BZX84C2V4LT1 LRC-BZX84C2V4LT1 Datasheet
171Kb / 5P
   SEMICONDUCTOR(TECHNICAL DATA)
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA78R015PI KEC-KIA78R015PI Datasheet
108Kb / 10P
   SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
KIA78R015F KEC-KIA78R015F Datasheet
108Kb / 10P
   SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
A393F KEC-A393F Datasheet
67Kb / 3P
   SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
Revision No : 0
logo
Motorola, Inc
MRF372 MOTOROLA-MRF372 Datasheet
528Kb / 12P
   SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com