công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N05DB1R0M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

tên linh kiện N05DB1R0M
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD INDUCTORS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
Trang chủ  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

N05DB1R0M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

  N05DB1R0M Datasheet HTML 1Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc N05DB1R0M Datasheet HTML 2Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc N05DB1R0M Datasheet HTML 3Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc N05DB1R0M Datasheet HTML 4Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc N05DB1R0M Datasheet HTML 5Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc N05DB1R0M Datasheet HTML 6Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
外形寸法 EXTERNAL DIMENSIONS
5
369
P.370
P.374
P.376
P.382
P.12
概略バリエーション AVAILABLE INDUCTANCE RANGE
アイテム一覧
Part Numbers
特性図
Electrical Characteristics
梱包
Packaging
信頼性
Reliability Data
使用上の注意
Precautions
セレクションガイド
Selection Guide
etc
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
NP03S
f
1.8max.g
0.13
0.030
3.0
0.023
2.5
0.12
0.8
0.052
0.9
0.43
0.45
0.021
0.021
3.9
0.079
1.7
0.68
0.6
8.2
0.16
1A
10A
100A
1000A
3.7
0.1
1.6
0.83
0.55
0.16
0.44
0.32
0.38
0.066
0.9
0.036
1.3
1.2
0.37
0.64
0.062
0.019
4.2
1.4
0.84
0.45
0.075
0.019
4.6
2.0
0.70
0.64
7.1
0.18
0.066
0.028
3.9
2.2
0.35
1.05
3.1
0.34
0.069
0.023
4.0
2.2
0.49
0.82
4.4
0.27
P.390
高さ記号
BB
B
A
B, ZB
BBAB
Height code
L
5.9M0.3
7.3M0.3
4.0M0.2
5.0M0.2
5.0M0.2
5.9M0.3
7.0M0.3
9.0M0.2
f
0.232M0.012gf0.287M0.012gf0.157M0.008gf0.197M0.008gf0.197M0.008gf0.232M0.012gf0.276M0.012gf0.354M0.008g
W
6.1M0.3
7.5M0.3
4.0M0.2
5.0M0.2
5.0M0.2
6.1M0.3
7.5M0.3
10.6M0.2
f
0.240M0.012gf0.295M0.012gf0.157M0.008gf0.197M0.008gf0.197M0.008gf0.240M0.012gf0.295M0.012gf0.417M0.008g
H(max.)
2.8
3.2
1.8
3.0
2.0
2.8
3.2
6.0
5.0
f
0.110gf0.126gf0.071gf0.118gf0.079gf0.110gf0.126gf0.236gf0.197g
a
2.0M0.3
2.0M0.3
1.1M0.1
1.3M0.1
1.3M0.1
2.0M0.3
2.0M0.3
1.6M0.2
f
0.079M0.012gf0.079M0.012gf0.043M0.004gf0.051M0.004gf0.051M0.004gf0.079M0.012gf0.079M0.012gf0.063M0.008g
b
4.2M0.3
5.7M0.3
4.5M0.2
5.8M0.3
5.8M0.3
4.2M0.3
5.7M0.3
5.1M0.2
f
0.165M0.012gf0.224M0.012gf0.177M0.008gf0.228M0.012gf0.228M0.012gf0.165M0.012gf0.224M0.012gf0.201M0.008g
非シールド
磁気シールド
非シールド
Type
Non-Shielded type
Shielded type
Non-Shielded type
N05D
N06D
NP03S
NP04S
NP05DZ
NP06DZ
N08DP
Fig.
UnitDmmfinchg
推奨ランドパターン Recommended Land Patterns
UnitDmm
【N05D type】
1.7
1.7
2.5
3.5
【N06D type】
1.7
1.7
2.5
4.9
【N08D type】
3.5
3.5
2.5
4.2
【NP06DZ type】
6.2
4.9
1.7
6.2
Pattern
prohibition
belt
1.7
2.5
7.0
【NP05DZ type】
4.8
3.5
1.7
4.8
Pattern
prohibition
belt
1.7
2.5
5.9
【NP04S type】
45
【NP03S type】
45


Số phần tương tự - N05DB1R0M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N050-012 TRIPPLITE-N050-012 Datasheet
159Kb / 2P
   12-Port Wall-Mount Cat5e Patch Panel, 568B, RJ45 Ethernet, TAA
N050-P12 TRIPPLITE-N050-P12 Datasheet
161Kb / 2P
   Cat5e Wall-Mount 12-Port Patch Panel - PoE Compliant, 110/Krone, 568A/B, RJ45 Ethernet, TAA
N050012 TRIPPLITE-N050012 Datasheet
495Kb / 2P
   12-Port Wall-Mount Cat5e Patch Panel, 568B, RJ45 Ethernet
logo
Renesas Technology Corp
N0500R RENESAS-N0500R Datasheet
84Kb / 5P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
N0500R-T1-AT RENESAS-N0500R-T1-AT Datasheet
84Kb / 5P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - N05DB1R0M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
XFMRS Inc.
XFHCL6MD-1R1M XFMRS-XFHCL6MD-1R1M Datasheet
65Kb / 1P
   SMD INDUCTORS
XFHCL6MD-2R0M XFMRS-XFHCL6MD-2R0M Datasheet
65Kb / 1P
   SMD INDUCTORS
logo
Micro Electronics
SMI-90 MICRO-ELECTRONICS-SMI-90 Datasheet
504Kb / 2P
   SMD INDUCTORS
logo
XFMRS Inc.
XFHCL6MD-2R0M XFMRS-XFHCL6MD-2R0M_15 Datasheet
65Kb / 1P
   SMD INDUCTORS
XFHCL6MD-2R2M XFMRS-XFHCL6MD-2R2M Datasheet
45Kb / 1P
   SMD INDUCTORS
logo
TDK Electronics
VLF302510MT-1R0N TDK-VLF302510MT-1R0N Datasheet
73Kb / 3P
   SMD Inductors
VLF302512MT-1R0N TDK-VLF302512MT-1R0N Datasheet
73Kb / 3P
   SMD Inductors
logo
Micro Electronics
SMI-40 MICRO-ELECTRONICS-SMI-40 Datasheet
586Kb / 2P
   SMD INDUCTORS
SMI-60 MICRO-ELECTRONICS-SMI-60 Datasheet
501Kb / 2P
   SMD INDUCTORS
logo
TDK Electronics
MLF1005LR10KT TDK-MLF1005LR10KT Datasheet
71Kb / 3P
   SMD Inductors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com