công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC18 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

tên linh kiện LC18
Giải thích chi tiết về linh kiện  1500 WATT LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Trang chủ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

LC18 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  LC18 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. LC18 Datasheet HTML 2Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. LC18 Datasheet HTML 3Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image


Số phần tương tự - LC18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
LC18 MICROSEMI-LC18 Datasheet
79Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
LC18 MICROSEMI-LC18 Datasheet
586Kb / 4P
   1500 WATT LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
LC18 MICROSEMI-LC18 Datasheet
196Kb / 4P
   1500 WATT LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
List of Unclassifed Man...
LC1800 ETC2-LC1800 Datasheet
543Kb / 3P
    Line Conditioner - Automatic voltage regulation with surge protection
logo
Tripp Lite. All Rights ...
LC1800 TRIPPLITE-LC1800 Datasheet
499Kb / 3P
   1800W 120V Power Conditioner
More results

Mô tả tương tự - LC18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
LC6.5 MICROSEMI-LC6.5_08 Datasheet
196Kb / 4P
   1500 WATT LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
MLCE6.5 MICROSEMI-MLCE6.5 Datasheet
380Kb / 5P
   1500 Watt Low Capacitance Transient Voltage Suppressor
LC6.5 MICROSEMI-LC6.5 Datasheet
586Kb / 4P
   1500 WATT LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
MSMCGLCE6.5A MICROSEMI-MSMCGLCE6.5A Datasheet
1Mb / 7P
   1500 Watt Low Capacitance Surface Mount Transient Voltage Suppressor
Rev. C
SMCGLCE6.5 MICROSEMI-SMCGLCE6.5 Datasheet
241Kb / 4P
   1500 WATT LOW CAPACITANCE SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
1N5908 MICROSEMI-1N5908 Datasheet
224Kb / 3P
   1500 WATT LOW VOLTAGE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
JANTX1N5632A MICROSEMI-JANTX1N5632A Datasheet
204Kb / 4P
   1500 WATT UNIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Digitron Semiconductors
1N5555 DIGITRON-1N5555 Datasheet
127Kb / 2P
   1500 WATT UNIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
1N6373 DIGITRON-1N6373 Datasheet
325Kb / 3P
   1500 WATT LOW CLAMPING FACTOR TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Microsemi Corporation
JAN1N6042A MICROSEMI-JAN1N6042A Datasheet
202Kb / 4P
   1500 WATT BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com