công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMX2470SLEXNOPB bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMX2470SLEXNOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.6 GHz Delta-Sigma Fractional-N PLL with 800 MHz Integer-N PLL
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMX2470SLEXNOPB bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LMX2470SLEXNOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMX2470SLEXNOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMX2470SLEXNOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMX2470SLEXNOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMX2470SLEXNOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMX2470SLEXNOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMX2470SLEXNOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMX2470SLEXNOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LMX2470SLEXNOPB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 38 page
background image
LMX2470
www.ti.com
SNAS195A – MAY 2004 – REVISED MAY 2004
: FinRF Input Impedance
FinRF Input Impedance
Frequency (MHz)
Real (Ohms)
Imaginary (Ohms)
500
214
-255
600
175
-245
700
144
-230
800
118
-216
900
98
-203
1000
80
-189
1100
69
-177
1200
57
-165
1300
48
-153
1400
39
-141
1500
34
-130
1600
28
-119
1700
24
-110
1800
20
-101
1900
17
-94
2000
14
-87
2100
13
-82
2200
11
-77
2300
10
-72
2400
8
-67
2500
7
-62
2600
7
-56
2700
7
-53
2800
7
-46
2900
7
-41
3000
7
-39
Copyright © 2004, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LMX2470


Số phần tương tự - LMX2470SLEXNOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMX2470SLEX NSC-LMX2470SLEX Datasheet
453Kb / 36P
   2.6 GHz Delta-Sigma Fractional-N PLL with 800 MHz Integer-N PLL
More results

Mô tả tương tự - LMX2470SLEXNOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMX2470 NSC-LMX2470 Datasheet
453Kb / 36P
   2.6 GHz Delta-Sigma Fractional-N PLL with 800 MHz Integer-N PLL
LMX2471 NSC-LMX2471 Datasheet
458Kb / 36P
   3.6 GHz Delta-Sigma Fractional-N PLL with 1.7 GHz Integer-N PLL
logo
Analog Devices
ADF4151 AD-ADF4151 Datasheet
462Kb / 28P
   Fractional-N/Integer-N PLL Synthesizer
REV. B
ADF41513 AD-ADF41513_V01 Datasheet
1Mb / 30P
   26.5 GHz, Integer N/Fractional-N, PLL Synthesizer
ADF4150BCPZ AD-ADF4150BCPZ Datasheet
486Kb / 28P
   Fractional-N/Integer-N PLL Synthesizer
REV. 0
ADF4155 AD-ADF4155 Datasheet
530Kb / 32P
   Integer-N/Fractional-N PLL Synthesizer
ADF41513 AD-ADF41513 Datasheet
565Kb / 33P
   Integer N/Fractional-N, PLL Synthesizer
ADF4150 AD-ADF4150 Datasheet
818Kb / 28P
   Fractional-N/Integer-N PLL Synthesizer
logo
Texas Instruments
TRF3765 TI1-TRF3765_15 Datasheet
1Mb / 52P
[Old version datasheet]   Integer-N/Fractional-N PLL With Integrated VCO
TRF3765 TI1-TRF3765 Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   Integer-N/Fractional-N PLL with Integrated VCO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com